Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

F09P15 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # F09P15
Description  IDC Ribbon Connectors Flachbandkabelsteckverbinder
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

F09P15 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  F09P15 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers F09P15 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers F09P15 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers F09P15 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers F09P15 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Connector Materials and Platings
Materialien und Oberflächen der Steckverbinder
Mechanical Data for Signal Contacts
Mechanische Daten der Signalkontakte
Electrical Data for Connectors
Elektrische Daten der Steckverbinder
4 I connecting is our business
IDC Ribbon Connectors
Flachbandkabelsteckverbinder
Technical Details
Technische Hinweise
Shell
Steel
Gehäuse
Stahl
Insulator
Polyester, glass filled (UL94V-0), black
Isolierkörper
Polyester, glasfaserverstärkt (UL94V-0), schwarz
Relative temperature index according to UL 74 B
10 °C ( °F)
Rel. Temperaturindex nach UL 746 B
Heat deflection temperature limit according to DIN 41 HDT/A
10 °C (410 °F)
Formbeständigkeitstemperatur nach DIN 53461 HDT/A
Sub temperature limit
- °C (-7 °F)
Untere Grenztemperatur
Shell plating (standard)
Tin plated over nickel, pin connector shell with dimples
Gehäuseoberfläche (Standard)
verzinnt über Nickel, Stiftsteckverbindergehäuse mit Kontaktnoppen
Contact material
Copper alloy
Kontaktmaterial
Kupfer-Legierung
Contact plating
0. µm (8 microinches) / 0.8 µm (1 microinches) Au over Ni,other platings on request
Kontaktoberflächen
0,2 µm / 0,8 µm Au über Ni, andere Oberflächen auf Anfrage
Contacts, termination area
 -  µm (79 -  microinches) tin over nickel
Kontakte, Anschlussbereich
2 - 6 µm Sn über Ni
Wire size
AWG 8 / 0,08 mm
Drahtgröße
Mating force per signal contact
≤ ,4 N
Steckkraft pro Signalkontakt
Unmating force per signal contact
≥ 0, N
Ziehkraft pro Signalkontakt
Mating cycles / Steckzyklen
_ With contact plating K49
≥ 0
_ bei Kontaktoberfläche K49
_ With contact plating K1
≥ 00
_ bei Kontaktoberfläche K61
Current rating
1,  A
Maximale Stromstärke
Test voltage between  contacts / shell and contact
100 V / 1 min.
Prüfspannung zwischen 2 Kontakten bzw. Kontakt und Gehäuse
Meets transition resistance requirements per contact pair
in accordance with DIN 41
≤  mΩ
Erfüllt Übergangswiderstand pro Kontaktpaar nach DIN 41652
Insulation resistance between contacts
≥ 000 MΩ
Isolationswiderstand Kontakt / Kontakt
Volume resistivity
101 Ω cm
Spezifischer Durchgangswiderstand
Dielectric strength
0 kV / mm
Spezifische Durchschlagsfestigkeit



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com