Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

IL213AT Datasheet(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

Part # IL213AT
Description  Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection in SOIC-8 Package
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  VISHAY [Vishay Siliconix]
Direct Link  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

IL213AT Datasheet(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  IL213AT Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix IL213AT Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix IL213AT Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix IL213AT Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix IL213AT Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix IL213AT Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix IL213AT Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
IL211AT, IL212AT, IL213AT
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 1.9, 21-Dec-10
4
Document Number: 83615
For technical questions, contact: optocoupleranswers@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 5 - Normalized CTR (non-saturated) vs. Ambient Temperature
Fig. 6 - Normalized CTR (saturated) vs. Ambient Temperature
Fig. 7 - Normalized CTR (non-saturated) vs. Forward Current
Fig. 8 - Normalized CTR (saturated) vs. Forward Current
Fig. 9 - Normalized Photocurrent vs. LED Current
Fig. 10 - Normalized Saturated HFE vs. Base Current
22490
Tamb - Ambient Temperature (°C)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
- 60 - 40 - 20
0
20
40
60
80
100
V
CE = 5 V
I
F = 10 mA
I
F = 5 mA
I
F = 1 mA
22489
Tamb - Ambient Temperature (°C)
- 60 - 40 - 20
0
20
40
60
80
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
V
CE = 0.4 V
I
F = 10 mA
I
F = 5 mA
I
F = 1 mA
22485
IF - Forward Current (mA)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.1
1
10
100
T
amb = - 40 °C
T
amb = 0 °C
T
amb = 50 °C
T
amb = 75 °C
T
amb = 100 °C
V
CE = 5 V
T
amb = 25 °C
T
amb = - 55 °C
22486
IF - Forward Current (mA)
0.1
1
10
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
T
amb = - 40 °C
T
amb = 0 °C
T
amb = 50 °C
T
amb = 75 °C
T
amb = 100 °C
V
CE = 0.4 V
T
amb = 25 °C
T
amb = - 55 °C
22487
IF - LED Current (mA)
0.01
0.1
1
10
0.1
1
10
100
T
amb = - 40 °C
T
amb = 0 °C
T
amb = 50 °C
T
amb = 75 °C
T
amb = 100 °C
V
CE = 5 V
T
amb = 25 °C
T
amb = - 55 °C
22488
IB - Base Current (μA)
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
1
10
100
V
CE = 0.4 V
T
amb = 100 °C
T
amb = 75 °C
T
amb = 50 °C
T
amb = - 55 °C
T
amb = - 40 °C
T
amb = 0 °C
T
amb = 25 °C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com