Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

2SC5619 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 2SC5619
Description  SMALL-SIGNAL TRANSISTOR
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

2SC5619 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  2SC5619 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers 2SC5619 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers 2SC5619 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
概要
2SC5619は、超小形外形樹脂封止形シリコンNPNエピタキシャル
形トランジスタです。
高fTであり、また、コレクタ損失が大きく、ディスプレイモニター用
等として最適です。
特長
●fTが高い
fT=4.5GHz標準。
●Cobが小さい。Cob=1.0pF標準
●超小形外形のため、セットの小型化、高密度実装が可能。
用途
TV チューナー、通信機、携帯電話等
〈小信号トランジスタ〉
2SC5619
高周波増幅用
シリコン NPN エピタキシャル形
外形図
単位:mm
電気的特性(Ta=25℃)
特性値
項目
記号
試験条件
最小
標準
最大
単位
コレクタ遮断電流
ICBO
V
CB=10V, I E=0mA
-
-
0.5
μA
エミッタ遮断電流
IEBO
V
EB=1V, I C=0mA
-
-
1.0
μA
直流電流増幅率
hFE
V
CE=5V ,IC=20mA
50
-
250
-
利得帯域幅積
fT
V
CE=5V, I E=-20mA
-
4.5
-
GHz
コレクタ出力容量
Cob
V
CB=5V, I E=0mA,f=1MHz
-
1.0
-
pF
電力利得
|S21|2
V
CB=5V, I C=20mA,f=1GHz
7.5
9.0
-
dB
雑音指数
NF
V
CE=5V, I C=5mA,f=1GHz
-
1.5
-
dB
JEITA:SC-59
JEDEC:TO-236 類似
電極接続
①:ベース
②:エミッタ
③:コレクタ
0.5
1.5
0.5
2.5
①
②
③
マ
ーキン
グ図
形名表示
hFE アイテム
GW
記号
項目
定格値
単位
VCBO
コレクタ・ベース間電圧
20
V
VEBO
エミッタ・ベース間電圧
3
V
VCEO
コレクタ・エミッタ間電圧
12
V
IC
コレクタ電流
50
mA
PC
コレクタ損失(Ta=25℃)
150
mW
Tj
接合部温度
+125
℃
Tstg
保存温度
-125~
+125
℃


Similar Part No. - 2SC5619

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Isahaya Electronics Cor...
2SC5619 ISAHAYA-2SC5619 Datasheet
236Kb / 5P
SMALL-SIGNAL TRANSISTOR
2SC5619 ISAHAYA-2SC5619 Datasheet
157Kb / 4P
FOR HIGH FREQUENCY AMPLIFY APPLICATION SILICON NPN EPITAXIAL TYPE
2SC5619 ISAHAYA-2SC5619_13 Datasheet
157Kb / 4P
FOR HIGH FREQUENCY AMPLIFY APPLICATION SILICON NPN EPITAXIAL TYPE
More results

Similar Description - 2SC5619

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sensitron
SHD444104 SENSITRON-SHD444104 Datasheet
155Kb / 2P
SMALL SIGNAL TRANSISTOR
logo
Isahaya Electronics Cor...
2SC4258 ISAHAYA-2SC4258 Datasheet
316Kb / 6P
SMALL-SIGNAL TRANSISTOR
2SC3581 ISAHAYA-2SC3581 Datasheet
121Kb / 3P
SMALL-SIGNAL TRANSISTOR
2SC5974A ISAHAYA-2SC5974A Datasheet
78Kb / 4P
SMALL-SIGNAL TRANSISTOR
2SC5974B ISAHAYA-2SC5974B Datasheet
78Kb / 4P
SMALL-SIGNAL TRANSISTOR
ISA1989AU1 ISAHAYA-ISA1989AU1 Datasheet
139Kb / 3P
SMALL-SIGNAL TRANSISTOR
ISA1530AC1 ISAHAYA-ISA1530AC1 Datasheet
115Kb / 3P
SMALL-SIGNAL TRANSISTOR
RT1N137P ISAHAYA-RT1N137P Datasheet
146Kb / 3P
SMALL-SIGNAL TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC5214 KEXIN-2SC5214 Datasheet
51Kb / 1P
Small Signal Transistor
FMMT5089 KEXIN-FMMT5089 Datasheet
35Kb / 1P
Small Signal Transistor
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com