Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

2SC5625 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 2SC5625
Description  SILICON EPITAXIAL
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

2SC5625 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  2SC5625 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers 2SC5625 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers 2SC5625 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers 2SC5625 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
2SC5625
シリコンNPNエピタキシァル形
低周波電力増幅用
概 要
 2SC5625超小形外形樹脂封止形シリコンNPNエピタキシァル
形トランジスタで、高耐圧に設計、製造されております。
 セットの小型化、高密度実装用として幅広くご使用いただけま
す。
特 長
・超小形外形のため、セットの小型化、高密度実装が可能
用 途
ハイブリッドI
C,DC-DCコンバータ用
最大定格 (Ta=25 ℃)
記 号
項   目
測 定 条 件
特 性 値
最小
標準
最大
単位
電気的特性 (Ta=25℃)
・コレクタ飽和電圧が低い
VCE(sat)=0.5V 最大
V(BR)CBO
I CBO
I EBO
VCE(sat)
fT
Cob
hFE
I C=50μA, I E=0
VCB= 300V, I E=0
VEB=5V, I C=0
VCE=10V, I C=10mA
I C=100mA, I B=10mA
VCE=6V, I E=-10mA
VCB=6V, I E=0, f=1MHz
300
60
40
3.0
0.5
0.5
0.5
V
μA
V
MHz
pF
μA
コレクタ・ベース降伏電圧
コレクタしゃ断電流
エミッタしゃ断電流
コレクタ・エミッタ飽和電圧
利得帯域幅積
コレクタ出力容量
直流電流増幅率
V(BR)CEO
I C=1mA, RBE=∞
コレクタ・エミッタ降伏電圧
300
V(BR)EBO
I E=50μA, I C=0
エミッタ・ベース降伏電圧
7
V
V
305
電極接続
1
: ベ−ス
2
: エミッタ
3
: コレクタ
外 形 図
単位 :mm
1.5
0.5
0.5
2.5
1
2
3
EIAJ : SC-59
JEDEC : TO-236 類似
マ−キング図
U W
形名略称
hFE アイテム
VCBO
VEBO
VCEO
I C
PC
Tj
Tstg
7
300
100
+125
-55~+125
V
V
V
mA
mW
℃
℃
記 号
項   目
コレクタ・ベ−ス間電圧
コレクタ電流
コレクタ損失
接合部温度
保存温度
定 格 値
単位
エミッタ・ベ−ス間電圧
コレクタ・エミッタ間電圧
300
150


Similar Part No. - 2SC5625

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Isahaya Electronics Cor...
2SC5625 ISAHAYA-2SC5625 Datasheet
50Kb / 2P
SMALL-SIGNAL TRANSISTOR
2SC5625 ISAHAYA-2SC5625 Datasheet
100Kb / 2P
FOR LOW FREQUENCY AMPLIFY APPLICATION
2SC5625 ISAHAYA-2SC5625_10 Datasheet
100Kb / 2P
FOR LOW FREQUENCY AMPLIFY APPLICATION
More results

Similar Description - 2SC5625

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TRANSYS Electronics Lim...
BF821 TEL-BF821 Datasheet
55Kb / 2P
SILICON EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
Toshiba Semiconductor
TPS816F TOSHIBA-TPS816F_07 Datasheet
173Kb / 6P
Silicon Epitaxial Planar
logo
Hitachi Metals, Ltd
2SC458 HITACHI-METALS-2SC458_00 Datasheet
27Kb / 6P
Silicon NPN Epitaxial
logo
Renesas Technology Corp
HIT673 RENESAS-HIT673 Datasheet
112Kb / 5P
Silicon PNP Epitaxial
2SA1052 RENESAS-2SA1052 Datasheet
167Kb / 6P
Silicon PNP Epitaxial
2SA1084 RENESAS-2SA1084 Datasheet
175Kb / 6P
Silicon PNP Epitaxial
2SA1188 RENESAS-2SA1188 Datasheet
177Kb / 7P
Silicon PNP Epitaxial
2SA1190 RENESAS-2SA1190 Datasheet
185Kb / 7P
Silicon PNP Epitaxial
2SB740 RENESAS-2SB740 Datasheet
165Kb / 6P
Silicon PNP Epitaxial
logo
Seme LAB
2N4914 SEME-LAB-2N4914_09 Datasheet
187Kb / 3P
SILICON EPITAXIAL
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com