Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

320520243 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320520243
Description  Induktive Sensoren
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320520243 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320520243 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520243 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
data sheet
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglich­
keiten vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous
réserve de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent
on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Gewicht
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Poids
Part number
type reference
polarity
connection
output
Weight
320 920 022
DW­AD­601­M8­120
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
40,5 g
320 920 035
DW­AD­602­M8­120
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
40,5 g
320 920 085
DW­AD­603­M8­120
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
40,5 g
320 920 111
DW­AD­604­M8­120
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
40,5 g
320 520 242
DW­AD­601­M8­121
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
40,2 g
320 520 243
DW­AD­602­M8­121
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
40,2 g
320 520 244
DW­AD­603­M8­121
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
40,2 g
320 520 245
DW­AD­604­M8­121
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
40,2 g
320 520 310
DW­AD­601­M8­122
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
41 g
320 520 311
DW­AD­602­M8­122
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
41 g
320 520 312
DW­AD­603­M8­122
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
41 g
320 520 313
DW­AD­604­M8­122
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
41 g
320 920 215
DW­AS­601­M8­123
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
11,1 g
320 920 223
DW­AS­602­M8­123
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
11,1 g
320 520 256
DW­AS­603­M8­123
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
11,1 g
320 520 257
DW­AS­604­M8­123
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
11,1 g
320 920 216
DW­AS­601­M8­124
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
11,9 g
320 920 224
DW­AS­602­M8­124
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
11,9 g
320 920 518
DW­AS­603­M8­124
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
11,9 g
320 920 523
DW­AS­604­M8­124
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
11,9 g
320 920 217
DW­AS­601­M8­129
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
10,5 g
320 920 225
DW­AS­602­M8­129
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
10,5 g
320 920 242
DW­AS­603­M8­129
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
10,5 g
320 920 248
DW­AS­604­M8­129
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
10,5 g
600­M8_IC.ind/ page 3­4 / rev. 6/ 11.01.17 ­ MDM
Einbau / Montage / Installation:
DW-AD-60#-M8-121
DW-AD-60#-M8-122
DW-AS-60#-M8-123
DW-AS-60#-M8-124
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal­free zone
aktive Fläche
face sensible
sensing face
6
Träger
support
support
12
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,00
cuivre
0,20
aluminium
0,25
laiton
0,35
acier INOX V2A
0,70
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
4
SW13
16
DW-AD-60#-M8-120
DW-AS-60#-M8-129



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com