Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

320520240 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320520240
Description  Induktive Sensoren
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320520240 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320520240 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520240 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Induktive Sensoren
Détecteurs inductifs
Inductive sensors
Durchmesser
Schaltabstand
Einbau
Diamètre
Portée
Montage
Diameter
Operating distance
Mounting
Anschlussschemen / Schémas de raccordement / Wiring diagrams
Steckerbelegung (Sicht auf Gerät)
Attribution des pins (vue sur appareil)
Pin assignment (view onto device)
schwarz
noir
black
blau
bleu
blue
Last
charge
load
braun
brun
brown
PNP
braun
brun
brown
schwarz
noir
black
blau
bleu
blue
Last
charge
load
NPN
S8
*(UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23 °C ± 5 °C)
SO
9001:20
00
M
ana
geme
n
Reg. N° 11397
data sheet
6,5 mm
4 mm
nicht bündig
non noyable
non-embeddable
DW - A - 63 - 065
Appareil avec portée étendue,
boîtier cylindrique de ∅ 6,5 mm
Caractéristiques principales:
− Portée étendue: 4 mm
− Boîtier cylindrique,
∅ 6,5
mm, longueur 35 mm (câble) / 45
mm (connecteur), en acier INOX V2A
− Tension de service 10 ... 30 VDC,
courant à la sortie 200 mA
− LED, protections contre les courts-
circuits, les surtensions induites et
l'inversion de tension incorporées
− Disponibles en PNP, NPN, à fermeture
et à ouverture
Device with increased operating
distance, cylindrical housing
with ∅ 6.5 mm
Main features:
− Increased operating distance: 4 mm
− Housing length 35 mm (cable) / 45
mm (connector), cylindrical
∅6.5 mm,
stainless steel V2A
− Supply voltage 10 ... 30 VDC, output
current 200 mA
− LED,protectionsagainstshort-circuits,
induced overvoltages and power
supply reversal built-in
− PNP and NPN, N.O. and N.C. exe-
cutions
Ausführung mit erhöhtem Schalt-
abstand, Gehäuse zylindrisch,
∅ 6,5 mm
Wichtigste Eigenschaften:
− Erhöhter Schaltabstand: 4 mm
− Gehäusezylindrisch,
∅6,5 mm,Länge
35 mm (Kabel) / 45 mm (Stecker),
Material Edelstahl V2A
− Betriebsspannung 10 ... 30 VDC,
Ausgangsstrom 200 mA
− LED, Kurzschlussschutz, Induktions-
schutz, Verpolungsschutz eingebaut
− PNP- und NPN-Ausführung, Schlies-
ser und Öffner
Technische Daten:
(gemäss IEC 60947-5-2)
Bemessungsschaltabstand sn
Hysterese
Normmessplatte
Wiederholgenauigkeit
Betriebsspannungsbereich UB
Zulässige Restwelligkeit
Ausgangsstrom
Spannungsabfall an Ausgängen
Leerlaufstrom
Sperrstrom der Ausgänge
Schaltfrequenz
Oszillatorfrequenz
Bereitschaftsverzögerung
LED (0 ≤ s ≤ 0,8 sr)
LED (0,8 sr < s ≤ sr)
IO-Link (nur PNP Ausführung, Schliesser)
Umgebungstemperaturbereich TA
Temperaturdrift von sr
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Induktionsschutz
Schocken und Schwingen
Leitungslänge
Gewicht inkl. Muttern (Kabel / Stecker)
Schutzart
EMV-Schutz: IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Material Gehäuse
Aktive Fläche
Anschlusskabel (andere Längen auf
Anfrage)
Anschlussstecker
Caractéristiques techniques:
(selon CEI 60947-5-2)
Portée nominale sn
Hystérèse
Cible normalisée
Reproductibilité
Tension de service UB
Ondulation admissible
Courant de sortie
Chute de tension aux sorties
Courant hors-charge
Courant résiduel
Fréquence de commutation
Fréquence d'oscillateur
Retard à la disponibilité
LED (0 ≤ s ≤ 0,8 sr)
LED (0,8 sr < s ≤ sr)
IO-Link (version PNP, à fermeture)
Plage de température ambiante TA
Dérive en température de sr
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les inversions
Protection contre tensions induites
Chocs et vibrations
Longueur du câble
Poids écrous incl. (câble / connecteur)
Indice de protection
Protection CEM:CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)
CEI 61000-4-2
CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-4
Matériau du boîtier
Face sensible
Câble de raccordement (autres
longueurs sur demande)
Connecteur
Technical data:
(according to IEC 60947-5-2)
Rated operating distance sn
Hysteresis
Standard target
Repeat accuracy
Supply voltage range UB
Max. ripple content
Output current
Output voltage drop
No-load supply current
Leakage current
Switching frequency
Oscillator frequency
Time delay before availability
LED (0 ≤ s ≤ 0.8 sr)
LED (0.8 sr < s ≤ sr)
IO-Link (PNP, N.O. version only)
Ambient temperature range TA
Temperature drift of sr
Short-circuit protection
Voltage reversal protection
Induction protection
Shocks and vibration
Cable length
Weight incl. nuts (cable / connector)
Degree of protection
EMC protection:IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Housing material
Sensing face
Connection cable (other lengths on
request)
Connector
4 mm
< 20% sr
12 x 12 x 1 mm
0,2 mm
10 ... 30 VDC
≤ 20% UB
≤ 200 mA
≤ 2,0 V bei / à / at 200 mA
≤ 10 mA
≤ 0,1 mA
≤ 3'500 Hz
990 kHz
≤ 80 msec.
an / allumée / on
blinkend / clignotante / blinking
integriert / intégré / built-in
-25 ... + 70 °C
≤ 10%
eingebaut / intégrée / built-in
eingebaut / intégrée / built-in
eingebaut / intégrée / built-in
IEC 60947-5-2 / 7.4
300 m max.
35 g / 6 g
IP 67
1 kV
Level 2
Level 3
Level 3
Edelstahl/acier INOX/stainless V2A
PBTP (Crastin)
PVC 2 m
3 x 0,14mm2 /18x0,1mm Ø
S8


Similar Part No. - 320520240

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320520240 CONTRINEX-320520240 Datasheet
154Kb / 2P
Induktive Sensoren
320520240 CONTRINEX-320520240 Datasheet
154Kb / 2P
Induktive Sensoren
320520240 CONTRINEX-320520240 Datasheet
154Kb / 2P
Induktive Sensoren
More results

Similar Description - 320520240

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-504-M8 CONTRINEX-DW-AD-504-M8 Datasheet
197Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-511-M12 CONTRINEX-DW-AD-511-M12 Datasheet
176Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-511-M30 CONTRINEX-DW-AD-511-M30 Datasheet
181Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-512-M12 CONTRINEX-DW-AD-512-M12 Datasheet
176Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-601-M8-120 CONTRINEX-DW-AD-601-M8-120 Datasheet
157Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-601-M8-122 CONTRINEX-DW-AD-601-M8-122 Datasheet
157Kb / 2P
Induktive Sensoren
DW-AD-601-C8 CONTRINEX-DW-AD-601-C8 Datasheet
156Kb / 2P
Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com