Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

320320004 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320320004
Description  Induktiver Sensoren
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320320004 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320320004 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320320004 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Induktive Sensoren
Détecteurs inductifs
Inductive sensors
Durchmesser
Schaltabstand
Einbau
Diamètre
Portée
Montage
Diameter
Operating distance
Mounting
data sheet
SO
9001:20
00
M
ana
geme
n
Reg. N° 11397
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
DW - A - 62 - 03-96
3 mm
1 mm
bündig
noyable
embeddable
Appareil subminiature avec portée
étendue, boîtier lisse de 3 mm de
diamètre
Ultraminiature device with in-
creased operating distance,
3 mm diameter housing
Subminiaturausführung mit
erhöhtem Schaltabstand, Durch-
messer 3 mm glatt
Wichtigste Eigenschaften:
− Erhöhter Schaltabstand: 1 mm
− Gehäuse 3 mm Durchmesser, Länge
12 mm, Material V2A
− Betriebsspannung 10...30 VDC, Aus­
gangsstrom 100 mA
− LED, Kurzschlussschutz, Induktions­
schutz, Verpolungsschutz eingebaut
− PNPundNPN­Ausführungen,Schliesser
Caractéristiques principales:
− Portée étendue: 1 mm
− Boîtier 12 mm de long, 3 mm de dia­
mètre, en acier INOX V2A
− Tension de service 10 ... 30 VDC,
courant à la sortie 100 mA
− LED, protections contre les courts­
circuits, les surtensions induites et
l'inversion de tension incorporées
− Disponibles en PNP et NPN, à fermeture
Main features:
− Increased operating distance: 1 mm
− Housing length 12 mm, 3 mm diame­
ter, stainless steel V2A
− Supply voltage 10 ... 30 VDC, output
current 100 mA
− LED, protections against short­cir­
cuits, induced overvoltages and
power supply reversal built in
− PNP and NPN executions, N.O.
1 mm
≤ 10% sr
3 x 3 x 1 mm
0,02 mm*
10 ... 30 VDC
≤ 20% UB
≤ 100 mA**
≤ 2,0 V bei / à / at 100 mA
≤ 10 mA
≤ 0,1 mA
≤ 8'000 Hz
950 kHz
10 ms
an / allumée / on
blinkend / clignotante / blinking
integriert / intégré / built­in
­25 ... + 70 oC
≤ 10%
eingebaut / intégrée / built­in
eingebaut / intégrée / built­in
eingebaut / intégrée / built­in
IEC 60947­5­2 / 7.4
100 m max.
18 g
IP 67
Level 2
Level 3
Level 3
V2A / acier INOX / stainless steel
POM
PUR3x0,055mm2 / 30x0,05mm Ø
2 m
Caractéristiques techniques:
(selon CEI 60947­5­2)
Portée nominale sn
Hystérèse
Cible normalisée
Reproductibilité
Tension de service UB
Ondulation admissible
Courant de sortie
Chute de tension aux sorties
Courant hors­charge
Courant résiduel
Fréquence de commutation
Fréquence d'oscillateur
Retard à la disponibilité
LED (0 ≤ s ≤ 0,8 sr)
LED (0,8 sr < s ≤ sr)
IO­Link (version PNP seulement)
Plage de température ambiante TA
Dérive en température de sr
Protection contre les courts­circuits
Protection contre les inversions
Protection contre tensions induites
Chocs et vibrations
Longueur du câble
Poids
Indice de protection
CEI 60947­5­2
Protection CEM:
CEI 61000­4­2
CEI 61000­4­3
CEI 61000­4­4
Matériau du boîtier
Face sensible
Câble de raccordement (autres lon­
gueurs sur demande)
Technical data:
(according to IEC 60947­5­2)
Rated operating distance sn
Hysteresis
Standard target
Repeat accuracy
Supply voltage range UB
Max. ripple content
Output current
Output voltage drop
No­load supply current
Leakage current
Switching frequency
Oscillator frequency
Time delay before availability
LED (0 ≤ s ≤ 0.8 sr)
LED (0.8 sr < s ≤ sr)
IO­Link (PNP version only)
Ambient temperature range TA
Temperature drift of sr
Short­circuit protection
Voltage reversal protection
Induction protection
Shocks and vibration
Cable length
Weight
Degree of protection
IEC 60947­5­2
EMC protection:
IEC 61000­4­2
IEC 61000­4­3
IEC 61000­4­4
Housing material
Sensing face
Connection cable (other lengths on
request)
Technische Daten:
(gemäss IEC 60947­5­2)
Bemessungsschaltabstand sn
Hysterese
Normmessplatte
Wiederholgenauigkeit
Betriebsspannungsbereich UB
Zulässige Restwelligkeit
Ausgangsstrom
Spannungsabfall an Ausgängen
Leerlaufstrom
Sperrstrom der Ausgänge
Schaltfrequenz
Oszillatorfrequenz
Bereitschaftsverzögerung
LED (0 ≤ s ≤ 0,8 sr)
LED (0,8 sr < s ≤ sr)
IO­Link (nur PNP Ausführung)
Umgebungstemperaturbereich TA
Temperaturdrift von sr
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Induktionsschutz
Schocken und Schwingen
Leitungslänge
Gewicht
Schutzart
IEC 60947­5­2
EMV ­ Schutz:
IEC 61000­4­2
IEC 61000­4­3
IEC 61000­4­4
Gehäusematerial
Aktive Fläche
Anschlusskabel (andere Längen
auf Anfrage)
Anschlussschemen / Schémas de raccordement / Wiring diagrams
* (UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23
oC ± 5 oC)
** Siehe / voir / see fig. "Derating"
PNP
NPN
S8
Steckerbelegung (Sicht auf Gerät)
Attribution des pins (vue sur appareil)
Pin assignment (view onto device)


Similar Part No. - 320320004

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320320006 CONTRINEX-320320006 Datasheet
173Kb / 2P
Induktiver Sensoren
320320006 CONTRINEX-320320006 Datasheet
173Kb / 2P
Induktiver Sensoren
320320006 CONTRINEX-320320006 Datasheet
173Kb / 2P
Induktive Sensoren
320320006 CONTRINEX-320320006 Datasheet
173Kb / 2P
Induktive Sensoren
320320007 CONTRINEX-320320007 Datasheet
173Kb / 2P
Induktiver Sensoren
More results

Similar Description - 320320004

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AS-513-M30-120 CONTRINEX-DW-AS-513-M30-120 Datasheet
181Kb / 2P
Induktiver Sensoren
DW-AS-514-M12 CONTRINEX-DW-AS-514-M12 Datasheet
176Kb / 2P
Induktiver Sensoren
DW-AS-603-065-001 CONTRINEX-DW-AS-603-065-001 Datasheet
170Kb / 2P
Induktiver Sensoren
DW-AS-603-C8-001 CONTRINEX-DW-AS-603-C8-001 Datasheet
156Kb / 2P
Induktiver Sensoren
DW-AS-612-M18-120 CONTRINEX-DW-AS-612-M18-120 Datasheet
180Kb / 2P
Induktiver Sensoren
DW-AS-621-M18-002 CONTRINEX-DW-AS-621-M18-002 Datasheet
183Kb / 2P
Induktiver Sensoren
DW-AS-622-065-001 CONTRINEX-DW-AS-622-065-001 Datasheet
199Kb / 2P
Induktiver Sensoren
DW-AS-622-C8-001 CONTRINEX-DW-AS-622-C8-001 Datasheet
164Kb / 2P
Induktiver Sensoren
DW-AS-631-M8-001 CONTRINEX-DW-AS-631-M8-001 Datasheet
141Kb / 2P
Induktiver Sensoren
DW-AS-631-M18-002 CONTRINEX-DW-AS-631-M18-002 Datasheet
170Kb / 2P
Induktiver Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com