Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LYT66F Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LYT66F
Description  Information Displays
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LYT66F Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LYT66F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LYT66F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LYT66F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LYT66F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LYT66F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LYT66F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LYT66F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LYT66F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LYT66F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2017-06-09
2
Version 1.5
LY T66F
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 22
Bestellnummer
I
F = 20 mA
IV [mcd]
LY T66F-BABB-4D-1
1800 ... 2800
Q65111A3784
LY T66F-ABBB-4D-1-20
1400 ... 2800
Q65111A2950
LY T66F-BBCA-4D-3A4B
2240 ... 3550
Q65112A3966
LY T66F-BACA-46-3A4B
1800 ... 3550
Q65112A3877
LY T66F-ABCA-46-3A4B
1400 ... 3550
Q65112A3878
LY T66F-ABBB-35-3A4B
1400 ... 2800
Q65112A3881
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LY T66F-ABBB-4D-1-20 means
that only one group AB, BA, BB will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LY T66F-ABBB-4D-1-20 means that only one wavelength group 4D will be shippable. LY T66F-ABBB-4D-1-20
means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5
,
6.In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped
on any one packing unit. LY T66F-ABBB-4D-1-20 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LY T66F-ABBB-4D-1-20 means that only one forward voltage group 3A,3B,4A,4B will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LY T66F-ABBB-4D-1-20 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen AB, BA, BB enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LY T66F-ABBB-4D-1-20 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 4D enthalten ist (siehe Seite 5
,
6). LY T66F-ABBB-4D-1-20 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.Gleiches gilt für die
Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. LY T66F-ABBB-4D-1-20 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LY
T66F-ABBB-4D-1-20 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LY
T66F-ABBB-4D-1-20
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3A,3B,4A,4B
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com