Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

GWP7STA2.PM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GWP7STA2.PM
Description  Street and tunnel lighting
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWP7STA2.PM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWP7STA2.PM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWP7STA2.PM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWP7STA2.PM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWP7STA2.PM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWP7STA2.PM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWP7STA2.PM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWP7STA2.PM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWP7STA2.PM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWP7STA2.PM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
1) page 22
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
1) Seite 22
Bestellnummer
IF = 1400 mA, TJ =
85 °C
[K]
ΦV [lm]
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW P7STA2.PM-VGVH-35S5-1
means that only one group VG, VH will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW P7STA2.PM-VGVH-35S5-1 means that only one forward voltage group DE,EE,FE will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW P7STA2.PM-VGVH-35S5-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen VG, VH enhalten ist.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GW
P7STA2.PM-VGVH-35S5-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen DE,EE,FE
enthalten (siehe Seite 5).
GW P7STA2.PM-VFVG-30S5-1
3000
1040 ... 1120
Q65112A4312
GW P7STA2.PM-VGVH-35S5-1
3500
1080 ... 1160
Q65112A4311
GW P7STA2.PM-VGVH-40S5-1
4000
1080 ... 1160
Q65112A4310
GW P7STA2.PM-VHVJ-40S5-1
4000
1120 ... 1200
Q65112A4309
GW P7STA2.PM-VHVJ-45S5-1
4500
1120 ... 1200
Q65112A4308
GW P7STA2.PM-VHVJ-50S5-1
5000
1120 ... 1200
Q65112A4307
GW P7STA2.PM-VJWF-50S5-1
5000
1160 ... 1240
Q65112A4304
GW P7STA2.PM-VHVJ-65S5-1
6500
1120 ... 1200
Q65112A4305
Version 1.2
GW P7STA2.PM
2017-08-14
2
GW P7STA2.PM-VJWF-57S5-1
5700
1160 ... 1240
Q65112A4303
GW P7STA2.PM-VHVJ-57S5-1
5700
1120 ... 1200
Q65112A4306



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com