Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HPI25 Datasheet(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

Part # HPI25
Description  It is a photodiode corresponding to the surface mounting
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Direct Link  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

HPI25 Datasheet(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  HPI25 Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. HPI25 Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. HPI25 Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. HPI25 Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP. HPI25 Datasheet HTML 5Page - KODENSHI_AUK CORP. HPI25 Datasheet HTML 6Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
■■■
■■■
本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、
内容の確認をお願い致します。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product,
please refer to the latest specifications.
短絡電流 / 順電圧 特性
Short circuit current / Forward Voltage
Apr.2016
PINフォトダイオード PIN PHOTODIODE
分光感度特性
Spectral sensitivity
短絡電流 / 照度 特性
Short circuit current / Illuminance
暗電流 / 逆電圧 特性
Dark current / Reverse voltage
HPI25
暗電流 / 周囲温度 特性
Dark current / Ambient Temperature
指向性
Radiation Diagram
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 0°
30°
60°
90°
-30°
-60°
-90°
100
50
50
100
相対出力
(Ta=25℃)
-
+
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
400
500
600
700
800
900 1000 1100
波長
Wave length λ(nm)
(Ta=25℃)
0.1
1.0
10.0
100.0
1,000.0
100
1000
10000
100000
照度
Illuminance(lx)
(Ta=25℃)
1.E-04
1.E-03
1.E-02
1.E-01
1.E+00
1.E+01
1.E+02
1.E+03
-30
-10
10
30
50
70
90
周囲温度
Ambient Temperature ta (℃)
(V
R=10V)
1.E-03
1.E-02
1.E-01
1.E+00
1.E+01
0
5
10
15
20
25
30
逆電圧
Reverse voltage V
R (V)
(Ta=25℃)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
順電圧
Forward Voltage V
F(V)
(Ta=25℃)
100lx
200lx
400lx
600lx
1000lx



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com