Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

NTE310 Datasheet(PDF) 1 Page - NTE Electronics

Part # NTE310
Description  Integrated Thyristor/Rectifier (ITR) TV Horizontal Deflection & Trace Switch
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NTE [NTE Electronics]
Direct Link  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE310 Datasheet(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE310 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE310 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NTE310
Integrated Thyristor/Rectifier (ITR)
TV Horizontal Deflection & Trace Switch
Absolute Maximum Ratings:
Repetitive Peak Forward Off–State and Reverse Voltage, VDRM, VRRM
800V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RMS On–State Current, ITRMSM, IFRMSM
8A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mean On–State Current (TC = +80°C), ITAVM, IFAVM
Thyristor
3.4A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diode
3.45A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repetitive Peak On–State Current, ITRM, IFRM
50A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Surge Current (t = 10ms, tvi = +100°C), ITSM, IFSM
Thyristor
80A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diode
60A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Non–Repetitive Rate of Rise of On–State Current, di/dtcrit
500A/
µs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repetitive Rate of Rise of On–State Current (ITM = 20A, tvi = +100°C, VDM = 640V), di/dtcrit
(Pulse Generator Data: vL = 8V, iK = 0.25A, diG/dt ≥ 0.25A/µs)
fo = 50Hz
300A/
µs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fo = 16kHz
100A/
µs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rate of Rise of Off–State Voltage (tvi = +100°C, VD = 536V), dv/dtcrit
400V/
µs
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rate of Rise of Voltage Subsequent to Prior On–State Current, dv/dtcrit
tvi = +100°C, VD = 536V
200V/
µs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Gate Power Losses (tg ≤ 10µs), PGM
10W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Mean Gate Power Loss for One Cycle, PG
2W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Temperature Range, Topr
–40
° to +100°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
–40
° to +130°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermal Resistance, Junction–to–Case, RthJC
2.3
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermal Resistance, Junction–to–Ambient, RthJA
Without Heatsink
35
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
On Vertical Cooling Fin 60mm x 60mm x 1.5mm, Al or Cu, Roughened Surface
10
°C/W
. .
Electrical Characteristics:
Maximum On–State Voltage (tvi = +25°C, iT = iF = 10A), VT, VF
Thyristor
2.16V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diode
2.2V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Threshold Voltage, V(TO)
Thyristor
1.6V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diode
1.4V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forward Slope Resistance, rT, rF
Thyristor
53
Ω
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diode
70
Ω
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - NTE310

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NTE Electronics
NTE3100 NTE-NTE3100 Datasheet
20Kb / 2P
Photon Coupled Interrupter Module
NTE3101 NTE-NTE3101 Datasheet
20Kb / 2P
Photon Coupled Interrupter Module NPN Darlington Output
NTE3102 NTE-NTE3102 Datasheet
20Kb / 2P
Photon Coupled Interrupter Module NPN Transistor
NTE3103 NTE-NTE3103 Datasheet
19Kb / 2P
Photon Coupled Interrupter Module NPN Darlington
NTE3104 NTE-NTE3104 Datasheet
20Kb / 2P
Opto Interrupter Module Photo Reflector, NPN Transistor Output
More results

Similar Description - NTE310

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NTE Electronics
NTE308 NTE-NTE308 Datasheet
22Kb / 2P
Integrated Thyristor/Rectifier (ITR) TV Horizontal Deflection & Commutating Switch
NTE310P NTE-NTE310P Datasheet
22Kb / 2P
Integrated Thyristor/Rectifier (ITR) TV Horizontal Deflection & Trace Switch
logo
Fairchild Semiconductor
KSC2233 FAIRCHILD-KSC2233 Datasheet
42Kb / 4P
B/W TV Horizontal Deflection Output
logo
List of Unclassifed Man...
2SC937 ETC-2SC937 Datasheet
34Kb / 1P
TRANSLESS TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT
logo
Hitachi Semiconductor
2SC3769 HITACHI-2SC3769 Datasheet
34Kb / 1P
TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT
logo
General Electric Compan...
6AV5GA GEC-6AV5GA Datasheet
351Kb / 4P
FOR TV HORIZONTAL-DEFLECTION AMPLIFIER APPLICATIONS
logo
NTE Electronics
NTE308P NTE-NTE308P Datasheet
25Kb / 2P
Integrated Thyristor/Rectifier (ITR) TV Horizontal Deflection & Commutating Switch
logo
Sanyo Semicon Device
2SC6090LS SANYO-2SC6090LS Datasheet
55Kb / 4P
Color TV Horizontal Deflection Output Applications
logo
Unisonic Technologies
PC1031 UTC-PC1031 Datasheet
95Kb / 4P
TV HORIZONTAL DEFLECTION CIRCUIT
PC1031 UTC-PC1031_V01 Datasheet
95Kb / 4P
TV HORIZONTAL DEFLECTION HORIZONTAL DEFLECTION
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com