Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

7012 Datasheet(PDF) 3 Page - ASM GmbH

Part # 7012
Description  DC-PROZESSKALIBRATOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

7012 Datasheet(HTML) 3 Page - ASM GmbH

  7012 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH 7012 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH 7012 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH 7012 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3
Eine Signallquelle für einen breiten Anwendungs-
bereich: von der Wartung an Messsystemen bis
hin zur Prüfung von elektronischen Geräten
Eingang
Elektronischer Schaltkreis oder el. Gerät
7012(SS)
Ausgang
Der Prozesskalibrator kann Spannungen bis zu ±25,000 V und
Ströme bis zu ±25,000 mA erzeugen und entsprechend bis zu
±28,000 V und ±28,000 mA messen. Durch isolierte Ein- und
Ausgänge ist der gleichzeitige Betrieb als Generator und Mess-
gerät möglich; dadurch ist eine effizientere Anwendung und eine
erhebliche Zeitersparnis gewährleistet.
Gleichzeitige Verwendung als Generator
und Messgerät
PC-Software für 7012(SS)
Die PC-Software für 7012(SS) steht zum kostenlosen Download
auf der HIOKI-Website.
USB
Cable
Auch verwendbar als Messgerät für die Prüfung und Auswertung
elektronischer Geräte. Die externe Steuerung erfolgt über die
USB-Schnittstelle.*
* nur für die Kommunikation mit einem PC. Kein Zugriff auf USB-Speichermedien.
PrüfungvonelektronischenGeräten
[SOURCE FUNCTION]
für die Generatorfunktion
[TC TYPE] für Thermoelement-Simulation
[MEMORY] für die Messfolgespeicherung
[SET] Generator-Pegeleinstellung
(für jedes Digit)
[ +/– ] für die Generator-Polarität
[OUTPUT] Generator-Ausgang ein/aus
[MEASURE FUNCTION]
für die Messfunktionen
[0 ADJ] für die Nullpunktjustierung
[MONITOR] für die Monitorfunktionen
Operationstasten
• Anzeige der gewählten Funktion (Balken)
• Anzeige der Thermoelement-Einstellung
für die TC-Funktion
• PegelfürAusgang-ein/aus
Generator-Anzeige
• Anzeige der gewählten Funktion (Balken)
• MesswertoderAusgangswert
• AnzeigederAdresseunddesIntervalls
für die Messfolgeprogrammierung und
Ausgang
Messanzeige
Intuitive Bedienung anhand der Pfeiltasten (oben/unten-
Bewegung) für die Einstellung der Digit, schnelles Aus-
gangssetup.
Einfache Tastenbedienung



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com