Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

7012 Datasheet(PDF) 1 Page - ASM GmbH

Part # 7012
Description  DC-PROZESSKALIBRATOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

7012 Datasheet(HTML) 1 Page - ASM GmbH

  7012 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH 7012 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH 7012 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH 7012 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Signalquellen und Kalibriergeräte
DC-PROZESSKALIBRATOR
7012(SS)
Prozesskalibrator
und Messgerät in Kombination
Der neue DC-Prozesskalibrator HIOKI 7012(SS) ist ein besonders leis-
tungsstarkes und dennoch handliches Gerät. Mit seinen Mess- und Geberfunk-
tionen kann er die Prozessparameter Spannung, Strom und Thermoelemente tes-
ten und kalibrieren. Mit dem Prozesskalibrator HIOKI 7012(SS) können nicht
nur Spannungen bis zu ± 25 V und Ströme bis zu ± 25 mA erzeugt und entspre-
chend bis zu ± 28 V / ± 28 mA gemessen werden, das Gerät kann auch die Ther-
mospannungen in Abhängigkeit der Temperatur für 8 verschiedene Arten von
Thermoelementen simulieren: K, E, J, T, R, S, B und N; und kann gleichzeitig als
Signalgenerator und Messgerät dienen.
Hohe Genauigkeit, niedrigere
Kalibrierkosten
Schleifenmessung an Mess-
systemen (4-20 mA)
Auswertung von Thermostaten und
Verteilern
Verwendung als Kalibrator und
Niederspannungs-Generator bei
der Wartung an Messsystemen und
Prüfung von elektronischen Geräten


Similar Part No. - 7012

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Bourns Electronic Solut...
7012 BOURNS-7012 Datasheet
55Kb / 1P
Common Mode EMI Chokes
logo
API Technologies Corp
7012 APITECH-7012 Datasheet
519Kb / 1P
Inside/Outside DC Block
logo
Heyco.
7012 HEYCO-7012 Datasheet
132Kb / 1P
Male Pins
logo
Christian Bürkert GmbH ...
7012 BURKERT-7012 Datasheet
1Mb / 26P
Direct-acting 3/2-way plunger valve
08.02.2024
logo
Wiha Tools
7012 WIHA-7012 Datasheet
1Mb / 4P
Wiha Torque Product Range. The Brilliant Torque Screwdrivers.
More results

Similar Description - 7012

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
CPH5809 SANYO-CPH5809 Datasheet
56Kb / 5P
DC / DC
logo
Wuxi Youda electronics ...
YD2368 YOUDA-YD2368 Datasheet
167Kb / 6P
DC/DC
logo
AIMTEC
AME5-VZ AIMTEC-AME5-VZ Datasheet
587Kb / 3P
AC-DC / DC-DC Converter
AME15-MJZ AIMTEC-AME15-MJZ Datasheet
505Kb / 3P
AC-DC / DC-DC Converter
AME20-VZ AIMTEC-AME20-VZ Datasheet
550Kb / 5P
AC-DC / DC-DC Converter
AME25-CVZ AIMTEC-AME25-CVZ Datasheet
655Kb / 6P
AC-DC / DC-DC Converter
AME25-MJZ AIMTEC-AME25-MJZ Datasheet
551Kb / 5P
AC-DC / DC-DC Converter
AMEL10-CJZ AIMTEC-AMEL10-CJZ Datasheet
620Kb / 3P
AC-DC / DC-DC Converter
logo
Bookly Micro electronic
BM0750HV BOOKLY-BM0750HV Datasheet
807Kb / 3P
DC-DC
logo
Linkage Goston Electron...
SM32106E LINKAGE-SM32106E Datasheet
1Mb / 7P
DC-DC-DC adjustable chip
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com