Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LRTBGVTG Datasheet(PDF) 25 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTBGVTG
Description  video walls
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTBGVTG Datasheet(HTML) 25 Page - OSRAM GmbH

Back Button LRTBGVTG Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LRTBGVTG Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LRTBGVTG Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LRTBGVTG Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LRTBGVTG Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH LRTBGVTG Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH LRTBGVTG Datasheet HTML 25Page - OSRAM GmbH LRTBGVTG Datasheet HTML 26Page - OSRAM GmbH LRTBGVTG Datasheet HTML 27Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 27 page
background image
LRTB GVTG
2018-03-29
25
Augensicherheitsbewertung
Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem
Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die
"exempt"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 10000 s
bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht
damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B.
Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach
Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Eye safety advice
Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the
"exempt" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 10000 s). Under real
circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no
endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high
secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light
sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to
irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.
Revision History: 2018-03-29
Previous Version:
2018-03-07
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
all
Apha.0 datasheet created
2012-07-02
all
Version 0.0 created
2012-10-19
all
Version 1.0 created
2013-04-02
1; 22
Update of Productpicture; JEDEC Level
2017-03-07
1; 22
Update of JEDEC MSL
2018-03-29



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com