Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DSOX3COMP Datasheet(PDF) 7 Page - Keysight Technologies

Part # DSOX3COMP
Description  InfiniiVision 3000T X- Series
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

DSOX3COMP Datasheet(HTML) 7 Page - Keysight Technologies

Back Button DSOX3COMP Datasheet HTML 3Page - Keysight Technologies DSOX3COMP Datasheet HTML 4Page - Keysight Technologies DSOX3COMP Datasheet HTML 5Page - Keysight Technologies DSOX3COMP Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies DSOX3COMP Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies DSOX3COMP Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies DSOX3COMP Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies DSOX3COMP Datasheet HTML 10Page - Keysight Technologies DSOX3COMP Datasheet HTML 11Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 38 page
background image
07 | 키사이트 | InfiniiVision 3000T X-시리즈 오실로스코프 - 데이터 시트
발견 : 탁월한 신호 무결성을 통한 보다 상세한 신호 정보의 확인
3000T X-시리즈는 1 mV/div까지의 최대 대역폭과 고분해능 수집 모드에서 최대 12비트의 분해능을
실현할 수 있는 능력을 포함한 탁월한 신호 무결성을 갖추고 있습니다.
이 등급에 속하는 다른 업체의 오실로스코프들은 눈금당 전압 설정값이 작아지면 사용자에게 통보 없이
대역폭을 제한합니다. 이로 인하여 낮은 눈금당 전압 설정에도 노이즈가 허용이 됩니다. 표 2에는 노이즈 레벨을
비교한 결과가 나와 있습니다.
그림
12: 고분해능 모드에서는 노이즈 레벨을 낮추고 최대 12비트까지 분해능을 높일 수 있습니다.
50 Ω, 1 Mpt, RMS, 1 GHz 대역폭
수직설정
키사이트 MSOX3104T
텍트로닉스 MDO3104
비고
1 mV
277 uV
230 uV
MDO3000 대역폭은 150 MHz로 자동 제한
2 mV
277 uV
310 uV
MDO3000 대역폭은 350 MHz로 자동 제한
5 mV
297 uV
550 uV
MDO3000 대역폭은 500 MHz로 자동 제한
10 mV
352 uV
950 uV
20 mV
597 uV
1.75 mV
50 mV
1.5 mV
4.15 mV
100 mV
2.56 mV
8.15 mV
200 mV
5.5 mV
16.15 mV
500 mV
15.2 mV
40.15 mV
1 V
26 mV
80.15 mV
표
2: 3000T X-시리즈와 경쟁사 오실로스코프 간의 노이즈 레벨 비교



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com