Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DSOX3COMP Datasheet(PDF) 13 Page - Keysight Technologies

Part # DSOX3COMP
Description  InfiniiVision 3000T X- Series
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

DSOX3COMP Datasheet(HTML) 13 Page - Keysight Technologies

Back Button DSOX3COMP Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies DSOX3COMP Datasheet HTML 10Page - Keysight Technologies DSOX3COMP Datasheet HTML 11Page - Keysight Technologies DSOX3COMP Datasheet HTML 12Page - Keysight Technologies DSOX3COMP Datasheet HTML 13Page - Keysight Technologies DSOX3COMP Datasheet HTML 14Page - Keysight Technologies DSOX3COMP Datasheet HTML 15Page - Keysight Technologies DSOX3COMP Datasheet HTML 16Page - Keysight Technologies DSOX3COMP Datasheet HTML 17Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 38 page
background image
13 | 키사이트 | InfiniiVision 3000T X-시리즈 오실로스코프 - 데이터 시트
문제 해결 : 주파수/스펙트럼 분석 전용 기능을 통해 단일 계측기에서 아날로그, 디지털 및 주파수 도메인 신호를 시간 상관
전용 FFT 버튼과 레벨 조정 노브를 이용하여 파형의 주파수를 매우 손쉽게 확인할 수 있습니다. 팝업 키패드를 이용하면 시작, 정지, 스팬 및 중앙, 주파수를 손쉽게
입력할 수 있습니다. 또한 동급 계측기 중 유일하게 제공되는
“gated FFT”라는 새로운 문제 해결 기능을 이용하면 아날로그, 디지털 및 주파수 도메인을 시간 상관하여
분석 및 디버깅에 활용할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 다이나믹 레인지를 늘리기 위해 피크 검색, 최대/최소 홀드 및 FFT 평균화를 위한 새로운 기능도 제공되고 있습니다.
gated FFT가 활성화되면 오실로스코프는 줌(zoom) 모드로 들어갑니다. 줌(하단) 창에 표시되는 FFT 분석 결과는 메인(상단) 창의 줌 박스에 표시된 시간 동안 도출된 것
입니다. 게이팅 FFT 모드에서 수집 과정 전반에 걸쳐 줌 박스를 터치하고 플리킹하여 RF 현상과 아날로그 및 디지털 현상을 상호 비교함으로써 시간 경과에 따라 FFT 분석이
어떻게 변화하는지 조사합니다.
그림 21a ~ 21d는 간단한 gated FFT에 관한 예로, 400 MHz에서 200 MHz로 RF 신호 주파수가 전이되고 SPI 제어 신호(디지털)와 VCO 기반 신호(아날로그)를 모두
시간 상관한 것을 관찰할 수 있습니다. 단, 시간 도메인에서 RF 신호 자체를 시각화하면 RF 시간 도메인 파형에서의 간극 같은 추가적인 정보를 얻을 수 있습니다.
그림
21a: SPI 명령에서 트리거링된 RF 신호는주파수 피크 검색 결과에 대한 lister
디스플레이에 표시되어 있듯이 여전히 400 MHz에 있습니다.
그림
21b: 줌을 한 시간에는 RF 신호가 발견되지 않았습니다.
그림
21c: 200 MHz에서 RF 신호를 관찰하기 시작합니다. RF 아날로그 파형에서도
이를 검증할 수 있습니다.
그림
21d: 검색 lister 디스플레이에 표시되어 있듯이 RF 신호는 200 MH에서
안정적으로 유지됩니다.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com