Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

GWPUSRA1.EM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GWPUSRA1.EM
Description  New SMD epoxy package with silicone lens
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWPUSRA1.EM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWPUSRA1.EM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWPUSRA1.EM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWPUSRA1.EM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWPUSRA1.EM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWPUSRA1.EM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWPUSRA1.EM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWPUSRA1.EM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWPUSRA1.EM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWPUSRA1.EM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2018-02-23
2
Version 1.0
GW PUSRA1.EM
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW PUSRA1.EM-M6M8-XX58-1
means that only one group M6, M7, M8 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. GW PUSRA1.EM-M6M8-XX58-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW PUSRA1.EM-M6M8-XX58-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen M6, M7, M8 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW PUSRA1.EM-M6M8-XX58-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. GW PUSRA1.EM-M6M8-XX58-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
Bestellnummer
IF = 700 mA, TJ =
85 °C
[K]
ΦV [lm]
1) page 23
1) Seite 23
GW PUSRA1.EM- M6M8-A838-1
2700
230
... 260
Q65112A5093
GW PUSRA1.EM-M6M8-XX58-1
2700
230
... 260
Q65112A5092
GW PUSRA1.EM-M7M9-A737-1
3000
240
... 270
Q65112A5091
GW PUSRA1.EM-M7M9-XX57-1
3000
240
... 270
Q65112A5090
GW PUSRA1.EM-M8MF-A636-1
3500
250
... 280
Q65112A5089
GW PUSRA1.EM-M8MF-XX56-1
3500
250
... 280
Q65112A5088
GW PUSRA1.EM-M9N1-A535-1
4000
260
... 290
Q65112A5085
GW PUSRA1.EM-M9N1-XX55-1
4000
260
... 290
Q65112A5082
GW PUSRA1.EM-M9N1-A333-1
5000
260
... 290
Q65112S5086
GW PUSRA1.EM-M9N1-XX53-1
5000
260
... 290
Q65112A5083
GW PUSRA1.EM-M9N1-A232-1
5700
260
... 290
Q65112A5087
GW PUSRA1.EM-M9N1-XX52-1
5700
260
... 290
Q65112A5084



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com