Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SFH483 Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH483
Description  Fabricated in a liquid phase epitaxy process
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH483 Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  SFH483 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH483 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH483 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH483 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH483 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH483 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH483 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH483 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH483 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
2007-12-07
4
Version 1.0
SFH 483 E7800
Grouping (TA = 25 °C)
Gruppierung
Temperature coefficient of Ie or e
Temperaturkoeffizient von Ie bzw. e
(IF = 100 mA, tp = 20 ms)
TCI
-0.5
% / K
Temperature coefficient of VF
Temperaturkoeffizient von VF
(IF = 100 mA, tp = 20 ms)
TCV
-2.5
mV / K
Temperature coefficient of wavelength
Temperaturkoeffizient der Wellenlänge
(IF = 100 mA, tp = 20 ms)
TC
0.25
nm / K
Group
Min Radiant Intensity
Max Radiant Intensity
Gruppe
Min Strahlstärke
Max Strahlstärke
IF= 100 mA, tp= 20 ms
IF= 100 mA, tp= 20 ms
Ie, min [mW / sr]
Ie, max [mW / sr]
SFH 483-L E7800
1
2
SFH 483-M E7800
1.6
3.2
Note:
An aperture is used in front of the component for measurement of the radiant intensity and the half angle
(diameter of the aperture: 1.1 mm; distance of aperture to case back side: 4.0 mm). This ensures that solely
the radiation in axial direction emitting directly from the chip surface will be evaluated during measurement
of the radiant intensity. Radiation reflected by the bottom plate (stray radiation) will not be evaluated. These
reflections impair the projection of the chip surface by additional optics (e.g. long-range light reflection
switches). In respect of the application of the component, these reflections are generally suppressed by
apertures as well. This measuring procedure corresponding with the application provides more useful
values. This aperture measurement is denoted by "E 7800" added to the type designation.
Die Messung der Strahlstärke und des Halbwinkels erfolgt mit einer Lochblende vor dem Bauteil
(Durchmesser der Lochblende: 1,1 mm; Abstand Lochblende zu Gehäuserückseite: 4,0 mm). Dadurch wird
sichergestellt, dass bei der Strahlstärkemessung nur diejenige Strahlung in Achsrichtung bewertet wird, die
direkt von der Chipoberfläche austritt. Von der Bodenplatte reflektierte Strahlung (vagabundierende
Strahlung) wird dagegen nicht bewertet. Diese Reflexionen sind besonders bei Abbildungen der
Chipoberfläche über Zusatzoptiken störend (z. B. Lichtschranken großer Reichweite). In der Anwendung
werden im allgemeinen diese Reflexionen ebenfalls durch Blenden unterdrückt. Durch dieses der
Anwendung entsprechende Messverfahren ergibt sich für die Anwender eine besser verwertbare Größe.
Diese Lochblendenmessung ist gekennzeichnet durch den Eintrag "E 7800", der an die Typenbezeichnung
angehängt ist.
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com