Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

D291S Datasheet(PDF) 2 Page - eupec GmbH

Part # D291S
Description  European Power-Semiconductor and Electronics Company
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EUPEC [eupec GmbH]
Direct Link  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

D291S Datasheet(HTML) 2 Page - eupec GmbH

  D291S Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH D291S Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH D291S Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH D291S Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH D291S Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Schnelle Gleichrichterdiode
Fast Diode
D 291 S
Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Höchstzulässige Werte / Maximum rated values
Periodische Spitzensperrspannung
3500V, 4000 V
repetitive peak reverse voltage
tvj = -40°C...140°C
VRRM
4500 V
Stoßspitzensperrspannung
3600V, 4100
non-repetitive peak reverse voltage
tvj = +25°C...140°C
VRSM
4600 V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert / RMS forward current
IFRMSM
700 A
Dauergrenzstrom / mean forward current
tC = 85°C
IFAVM
290 A
tC = 51°C
445 A
Stoßstrom-Grenzwert
1)
tvj = 25°C
IFSM
5200 A
surge forward current
1)
tvj = 125°C
4500 A
Grenzlastintegral
tvj = 25°C
I²t
135000
I²t-value
tvj = 125°C
100000 A²s
Kritische periodische Ausschaltstromsteilheit
tvj = 125°C, IFM = 3000 A, VRM = 1600 V
(-di/dt)com
critical repetitive rate of fall of on - state
C = 0,125 µF, R = 6
Ω
700 A/µs
Charakteristische Werte / Characteristic values
Durchlaßspannung / forward voltage
tvj = 125°C iFM = 1200 A
VF
4,15 V
Schleusenspannung / threshold voltage
tvj = 125°c
V(TO)
1,9 V
Ersatzwiderstand / forward slope resistance
tvj = 125°C
rT
1,76 m
Ω
Sperrstrom / reverse current
tvj = 125°C, vR = 0,67 VRRM
iR
ca. 30 mA
tvj = 125°C, vR = VRRM
50 mA
Rückstromspitze / peak reverse recovery current
iFM = 1000 A, -diF/dt = 250 A/µs
IRM
500 A
tvj = 125°C; vR(Spr) = 1000 V;
C = 0,125 µF; R = 6
Ω
Sperrverzögerungsladung
iFM = 1000 A, -diF/dt = 250 A/µs
Qrr
950 µAs
recovered charge
tvj = 125°C; vR(Spr) = 1000 V;
C = 0,125 µF; R = 6
Ω
Thermische Eigenschaften / Thermal properties
Innerer Wärmewiderstand
Kühlfläche / cooling surface
RthJC
thermal resistance, junction to case
beidseitig / two-sided
0,04 K/W
einseitig / single-sided
0,08 K/W
Übergangs-Wärmewiderstand
Kühlfläche / cooling surface
RthCK
thermal resistance, case to heatsink
beidseitig / two-sided
0,006 K/W
einseitig / single-sided
0,012 K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemp. / max. junction temperat.
tvjmax
125 °C
Betriebstemperatur / operating temperature
tc op
-40...+125 °C
Lagertemperatur / storage temperature
tstg
-40...+150 °C
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties
Gehäuse, siehe Anlage / case, see appendix
Seite / page 1
Anpreßkraft /clamping force
F
9...13 kN
Gewicht / weight
G
ca. 250 g
Luftstrecke / air distance
20 mm
Kriechstrecke / creepage distance
30 mm
Feuchteklasse / humidity classification
DIN 40040
C
Schwingfestigkeit / vibration resistance
f = 50 Hz
50 m/s²
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt
in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.
This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the
belonging technical notes.



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com