Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LA-C9SM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LA-C9SM
Description  SMD ceramic package with silicon resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-C9SM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LA-C9SM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-C9SM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-C9SM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-C9SM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-C9SM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-C9SM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-C9SM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-C9SM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-C9SM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2010-03-08
2
Released
LA C9SM, LY C9SM
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LA C9SM-CADB-24-1
bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen CA, CB, DA oder DB enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA C9SM-CADB-24-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppe -2, -3
oder-4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wllenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LA C9SM-CADB-24-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf
einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3A, -3B, -4A, 4B oder -5A enthalten (siehe Seite 5 für nähere
Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LA C9SM-CADB-24-1means
that only one group CA, CB, DA or DB will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LA C9SM-CADB-24-1 means that only 1 wavelength group -2, -3 or -4 will be shippable (see page 5 for
explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be
shipped on any one reel. E.g. LA C9SM-CADB-24-1 means that only 1 forward voltage group -3A, -3B, -4A,-4B or -5A will be
shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1) page 15
IF = 140 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous
Flux
2) page 15
IF = 140 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LA C9SM-CADB-24-1
amber
2800 ... 7100
14800(typ.)
Q65110A6616
!LY C9SM-BACB-36-1
yellow
1800... 4500
9400(typ.)
Q65110A6613
!Abgekündigt nach OS-PD-2009-022 - wird nicht ersetzt werden
Obsolete acc. to OS-PD-2009-022 - no replacement
Letzte Bestellung / Last Order: 2010-05-30
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2010-11-30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com