Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LA-C9SM Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LA-C9SM
Description  SMD ceramic package with silicon resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-C9SM Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LA-C9SM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-C9SM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-C9SM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-C9SM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-C9SM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-C9SM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-C9SM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-C9SM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-C9SM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
Released
LA C9SM, LY C9SM
2010-03-08
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
5) Seite 15
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
5) page 15)
Gruppe
Group
amber
amber
gelb
yellow
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
2
612
616
nm
3
616
620
583
586
nm
4
620
624
586
589
nm
5
589
592
6
592
595
Durchlassspannungsgruppen
6) Seite 15
Forward Voltage Groups
6) page 15
Gruppe
Group
amber
amber
gelb
yellow
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
3A
1.90
2.05
V
3B
2.05
2.20
2.05
2.20
V
4A
2.20
2.35
2.20
2.35
V
4B
2.35
2.50
2.35
2.50
V
5A
2.50
2.65
2.50
2.65
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous Intensity
1) page 15
IV (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous Flux
2) page 15
Φ
V (mlm)
BA
BB
CA
CB
DA
DB
1800 ...
2240
2240 ...
2800
2800 ...
3550
3550 ...
4500
4500 ...
5600
5600 ...
7100
6050 (typ.)
7500 (typ.)
9500 (typ.)
12000 (typ.)
15000 (typ.)
19000 (typ.)
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus nur
wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness
groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: DA-3-4A
Example: DA-3-4A
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlängengruppe
Wavelength Group
Durchlassspannungsgruppe
Forward Voltage Group
DA
3
4A
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppen für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com