Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SFH-5110 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-5110
Description  IR-Empf채nger f체r Fernbedienungen
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-5110 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-5110 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-5110 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-5110 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-5110 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-5110 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-5110 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-5110 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
SFH 5110
IR-Empfänger für Fernbedienungen
IR-Receiver for Remote Control Systems
2005-02-10
1
Beschreibung
SFH 5110 ist ein Infrarot-Empfänger für die Erken-
nung von Signalen aus Infrarot-Fernbedienungs-
systemen und bestehen aus Fotodiode, Vorver-
stärker,
automatischer
Verstärkungsregelung,
Bandpaß-Filter und Demodulator. Das Gehäuse
ist zur Unterdrückung des Tageslichteinflusses
schwarz eingefärbt.
Wesentliche Merkmale
• IC mit monolithisch integrierter Fotodiode
(Ein-Chip Lösung)
• Speziell geeignet für Anwendungen von
940 nm
• Hohe Empfindlichkeit
• Verschiedene Trägerfrequenzen erhältlich
• TTL und CMOS kompatibel
• Ausgang: aktiv „Low“
• Keine externe Beschaltung nötig
Anwendungen
• Empfänger in Fernbedienungen für TV,
Videorecorder, HiFi, Satellitenempfänger und
CD-Spieler
• Optischer Schalter
Description
SFH 5110 is a IR receiver to detect light from infra-
red remote control systems. The IC includes pho-
todiode, preamplifier, automatic gain control,
bandpass and demodulator. The black-colored
package is designed as daylight-cutoff filter.
Features
• IC with monolithic integrated photodiode (single
chip solution)
• Especially suitable for applications of 940 nm
• High sensitivity
• Various carrier frequencies available
• TTL and CMOS compatibility
• Output: active Low
• No external components necessary
Applications
• Remote control module for TV sets, VCRs, hi-fi
audio receivers, SAT receivers and compact
disk players
• Optical Switch


Similar Part No. - SFH-5110

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-5140-F OSRAM-SFH-5140-F Datasheet
159Kb / 11P
Schmitt-Trigger IC in Miniature Sidelooker Package with Lens
More results

Similar Description - SFH-5110

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH507 SIEMENS-SFH507 Datasheet
40Kb / 6P
IR-Empfanger fur Fernbedienungen fur kurze Burst IR-Receiver for Remote Control Systems for Short Burst
logo
OSRAM GmbH
SFH5410 OSRAM-SFH5410 Datasheet
75Kb / 8P
IR-Empfanger fur Fernbedienungen
SFH5110 OSRAM-SFH5110 Datasheet
144Kb / 9P
IR-Empfanger fur Fernbedienungen IR-Receiver for Remote Control Systems Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
logo
Eichhoff Electronics,In...
F022-760 EICHHOFF-F022-760 Datasheet
75Kb / 2P
Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter
logo
ERNI Electronics
354218 ERNI-354218 Datasheet
26Kb / 1P
M12 Geh채useteil f체r Messerl.
101503210011 ERNI-101503210011 Datasheet
29Kb / 1P
M12 Geh채useteil f체r
logo
OSRAM GmbH
LEWE2A OSRAM-LEWE2A Datasheet
573Kb / 17P
Strahler f체r die Allgemeinbeleuchtung
SFH-5410 OSRAM-SFH-5410 Datasheet
164Kb / 8P
IR-Empf채nger f체r Fernbedienungen
logo
HARTING Technology Grou...
09-00-000-5350 HARTING-09-00-000-5350 Datasheet
468Kb / 1P
Blindstopfen f체r Split Hood
2021-10-01
09-00-000-5364 HARTING-09-00-000-5364 Datasheet
483Kb / 1P
Kabeldurchf체hrungst체lle f체r ASI Kabel
2021-10-01
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com