Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SFH-5110 Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-5110
Description  IR-Empf채nger f체r Fernbedienungen
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-5110 Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SFH-5110 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-5110 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-5110 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-5110 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-5110 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-5110 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-5110 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
SFH 5110
2005-02-10
3
Kennwerte (
T
A = 25 ° C)
Characteristics
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
min.
typ.
max.
Stromaufnahme,
V
CC = 5 V, E = 0
Current consumption
I
CC
–1.3
–mA
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
Wavelength of max. sensitivity
λ
s max
–
940
–
nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
Spectral range of sensitivity
λ
830
–
1100
nm
Ausgangsspannung
Output voltage
Output “High” - (
I
q = 10 µA)
Output “Low” - (
I
q = 500 µA)
V
OUT high
V
OUT low
V
S – 0.5
–
–
–
–
0.5
V
Trägerfrequenz
Carrier frequency
f
0
–
38
–
kHz
Min. Bestrahlungsstärke (Testsignal, s. Fig. 3)
Min. Threshold irradiance (test signal, see Fig. 3)
f = f
0, tp,I = 600 µs
E
e min
–
0.35
0.5
mW/m
2
Min. Eingangspulsbreite „ON“
(Testsignal, s. Fig. 3)
1)
Min. Input pulse width “ON”
(test signal, see Fig. 3)
1)
1)
Die volle Empfindlichkeit wird bei einer Burstlänge von mindestens 6 Pulsen erreicht. Die Reichweite bei
Verwendung eines typischen Senders (SFH 4510/SFH 4515,
I
F = 500 mA) beträgt etwa 30 m.
1)
A minimum burst length of 6 pulses is necessary for full sensitivity. The transmission distance with a typical
transmitter (SFH 4510/SFH 4515,
I
F = 500 mA) is about 30 m.
t
p,I
6/
f
O
––
µs
Ausgangspulsbreite „ON“
(Testsignal, s. Fig. 3)
Output pulse width “ON” (test signal, see Fig. 3,
E
e = 1 mW/m
2)
t
p,O
t
p,I
– 6/
f
O
–
t
p,I
+ 6/
f
O
µs
50%-Filterbandbreite,
f = f
O, EV = 0, VCC = 5 V
50%-Filter bandwidth
∆f
50%
3–6kHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com