Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SFH-5440 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-5440
Description  Schmitt-Trigger IC in Smart DIL Package
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-5440 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  SFH-5440 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-5440 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-5440 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-5440 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-5440 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-5440 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-5440 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-5440 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-5440 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
2010-09-15
2
Version 1.0
SFH 5440
Operating Conditions
Betriebsbedingungen
Characteristics (TA = 25 °C, VCC = 5 V)
Kennwerte
Output voltage
Ausgangsspannung
VOUT
-0.5 ... 20
V
Output current
Ausgangsstrom
IOUT
50
mA
Total power dissipation
Verlustleistung
Ptot
175
mW
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
min typ max
Supply voltage
Betriebsspannung
VCC
45
18 V
Output current
Ausgangsstrom
IOUT
16 mA
Note: A bypass capacitor, 0.1 F typical, connected between VCC and GND is recommended in order to stabilize
power supply line.
Anm.: Zur Stabilisierung der Versorgung wird ein Stützkondensator (angeschlossen zwischen VCC und GND) von
typ. 0.1 F empfohlen.
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Current consumption
Stromaufnahme
(VCC = 5 V, E = 0)
(typ)
(max)
Icc
Icc
3.3
5
mA
mA
Current consumption
Stromaufnahme
(VCC = 18 V, E = 0)
(typ)
Icc
5mA
Spectral range of sensitivity
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(min)
(max)
10%
10%
400
1100
nm
nm
Output voltage "high"
Ausgangsspannung „high”
(IOUT = 0 mA)
(min)
(typ)
VOUT high
VOUT high
4
VCC
V
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com