Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LD-W5SN Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LD-W5SN
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LD-W5SN Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LD-W5SN Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LD-W5SN Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LD-W5SN Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LD-W5SN Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LD-W5SN Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LD-W5SN Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LD-W5SN Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LD-W5SN Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LD-W5SN Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 20 page
background image
LD W5SN, LB W5SN, LT W5SN
Platinum DRAGON
®
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Released
2008-05-19
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMD-Gehäuse, farbloser
klarer Silikon - Verguss
• Typischer Lichtfluss: 540 mW (tief blau);
35 lm (blau); 92 lm (true grün)
• Besonderheit des Bauteils: Punktlichtquelle
mit hoher Lichtausbeute bei geringem
Platzbedarf
• Wellenlänge: 455 nm (tief blau),
470 nm (blau), 528 nm (true green)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: ThinGaN
• optischer Wirkungsgrad: 21 % (tief blau),
13 lm/W (blau), 36 lm/W (true green)
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom,
Wellenlänge, Strahlungsleistung
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
• TFT Hinterleuchtung für großflächige TV
Anwendungen
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Displays,
Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u. ä.)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• RGB - Blitzlicht
• Signal- und Symbolleuchten
Features
• package: white SMD package, colorless clear
silicone resin
• typical Luminous Flux: 540 mW (deep blue);
35 lm (blue); 92 lm (true green)
• feature of the device: point lightsource with
high luminous efficiency and low space
• wavelength: 455 nm (deep blue),
470 nm (blue), 528 nm (true green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: ThinGaN
• optical efficiency: 21 % (deep blue),
13 lm/W (blue), 36 lm/W (true green)
• grouping parameter: luminous flux,
wavelength, radiant power
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 24-mm tape with 800/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
• TFT backlighting for large area TV applications
• backlighting (LCD, switches, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting, etc.)
• substitution of micro incandescent lamps
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• RGB - strobe light
• signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LD-W5SN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LD-W5SM OSRAM-LD-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
white SMD package, colorless clear silicone resin
logo
ams-OSRAM AG
LD-W5SM AMSOSRAM-LD-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
Golden DRAGON®
2019-07-16
More results

Similar Description - LD-W5SN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LDMVSG-JGLH-46-1 OSRAM-LDMVSG-JGLH-46-1 Datasheet
671Kb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LDW5SM-4S4T-35 OSRAM-LDW5SM-4S4T-35 Datasheet
643Kb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LAW5SM-JYKY-24-1 OSRAM-LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet
615Kb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LB-W5SG OSRAM-LB-W5SG Datasheet
623Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LB-W5SM OSRAM-LB-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-MVSG OSRAM-LD-MVSG Datasheet
671Kb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-W5SM OSRAM-LD-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LY-W5SM OSRAM-LY-W5SM Datasheet
645Kb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LR-W5SM OSRAM-LR-W5SM Datasheet
611Kb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LT-MTSG OSRAM-LT-MTSG Datasheet
1Mb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com