Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LE-B-Q8WP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LE-B-Q8WP
Description  compact lightsource in SMT technology
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LE-B-Q8WP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LE-B-Q8WP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LE-B-Q8WP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LE-B-Q8WP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LE-B-Q8WP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LE-B-Q8WP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LE-B-Q8WP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LE-B-Q8WP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LE-B-Q8WP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LE-B-Q8WP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2017-08-04
2
Version 1.8
LE B Q8WP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Radiant Power 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Strahlungsleistung 1) Seite 22
Bestellnummer
I
F = 1400 mA
ΦE [mW]
LE B Q8WP-8A7B-24
1590 ... 2500
Q65112A4116
LE B Q8WP-8A7B-VW
1590 ... 2500
Q65112A4115
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE B Q8WP-8A7B-VW means
that only one group 5B, 6B, 7B, 8A will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LE B Q8WP-8A7B-VW means that only one wavelength group V,W will be shippable. LE B Q8WP-8A7B-VW
means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE B Q8WP-8A7B-VW bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5B, 6B, 7B, 8A enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LE B Q8WP-8A7B-VW bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen V,W enthalten ist (siehe Seite 5). LE B Q8WP-8A7B-VW bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com