Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LT-CP7P Datasheet(PDF) 15 Page - OSRAM GmbH

Part # LT-CP7P
Description  SMT ceramic package with silicon resin with lens
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LT-CP7P Datasheet(HTML) 15 Page - OSRAM GmbH

Back Button LT-CP7P Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LT-CP7P Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LT-CP7P Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LT-CP7P Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LT-CP7P Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LT-CP7P Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LT-CP7P Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LT-CP7P Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LT-CP7P Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 19 page
background image
Released
LT CP7P
2011-010-04
15
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Ungeöffnete LED Verpackungen sollen bei einer
Temperatur unter 30°C und einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 90% aufbewahrt werden. Die LED sollen
innerhalb eines Jahres vebaut werden.
Note:
Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Unopened LED package should be kept at 30°C or less and 90% RH or less. The LED should be used within
one year.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
200
±5 (7,874 ±0,1968)
200
±5 (7,874 ±0,1968)
30
±5 (1,1811 ±0,1968)
OHA00539
OSRAM
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
Desiccant
Humidity indicator
Barcode label
OSRAM
M
o
is
tu
re
Le
v
el
3
F
loor
time
1
68
Hour
s
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
6
Floo
r tim
e
6
Hour
s
a)
H
umi
d
it
y
I
n
d
ic
at
o
r Car
d
is
>
1
0
%
w
h
e
n
r
e
ad
a
t
2
3
˚
C
±
5
˚C
,
o
r
refl
o
w
,
v
apo
r-p
hase
re
flow
, o
r e
qu
iva
le
nt
p
ro
c
ess
ing
(
pe
ak
pa
ck
ag
e
2.
Af
ter
t
hi
s
b
ag
is
o
p
ene
d,
d
evic
es
that
wil
l be
s
u
b
jecte
d
to
infr
a
red
1.
S
he
lf
life
i
n
s
e
aled
bag
: 2
4
m
o
n
ths
at
<
40
˚C
an
d
<
9
0%
re
la
ti
ve
h
u
midity
(RH).
Mo
isture
Le
v
e
l 5a
at
fa
c
to
ry
c
o
nditions
of
(if
b
lan
k
,
s
e
al
da
te
is
id
entical
w
ith
d
a
te
code
).
a
)
M
oun
ted
w
it
h
in
b
) S
tor
e
d
at
b
od
y
t
emp
.
3.
D
evic
e
s
req
u
ir
e
b
a
k
in
g,
befo
re
m
oun
ting,
i
f:
Ba
g
se
a
l
d
ate
M
ois
tu
re
L
ev
e
l
1
M
ois
tu
re
L
evel
2
Mo
isture
Le
v
e
l 2a
4
. If
bak
in
g
is
r
eq
u
ired,
b
) 2
a
o
r
2
b
is
not
met.
D
a
te
an
d
tim
e
ope
ne
d:
refe
rence
IPC
/JED
E
C
J-
ST
D
-0
3
3
fo
r
ba
k
e
pr
oc
edur
e
.
F
loor
ti
m
e
s
e
e
b
elow
If
b
la
nk,
see
bar
cod
e
l
a
bel
F
loor
ti
m
e
>
1
Y
e
ar
F
lo
o
r
ti
m
e
1
Y
e
a
r
Fl
o
or
tim
e
4
Wee
k
s
10%
R
H.
_
<
M
ois
tur
e
Level
4
M
ois
tu
re
Level
5
˚C
).
O
P
T
O
SEMICONDUCTORS
MOIST
U
R
E
SE
N
S
IT
IVE
T
his
bag
con
tains
CAUT
ION
F
loor
time
7
2
H
ou
rs
Fl
oo
r
tim
e
48
H
our
s
Floor
tim
e
2
4
H
our
s
30
˚C
/60%
R
H
.
_
<
LEV
EL
If
b
la
nk,
s
e
e
b
a
r co
d
e
la
be
l
OHA02044
1
0
1
1
210021998
0
2
45
Packing
Sealing label
Barcode label
Moisture
Level
3
Floor
time
168
Hours
Moisture
Level
6
Floor
time
6
Hours
a)
Humidity
Indicator
Card
is
>
10%
when
read
at
23
˚C
±
5
˚C,
or
reflow,
vapor-phase
reflow,
or
equivalent
processing
(peak
package
2.
After
this
bag
is
opened,
devices
that
will
be
subjected
to
infrared
1.
Shelf
life
in
sealed
bag:
24
months
at
<
40
˚C
and
<
90%
relative
humidity
(RH).
Moisture
Level
5a
at
factory
conditions
of
(if
blank,
seal
date
is
identical
with
date
code).
a)
Mounted
within
b)
Stored
at
b
ody
temp.
3.
Devices
require
baking,
before
mounting,
if:
Bag
seal
date
Moisture
Level
1
Moisture
Level
2
Moisture
Level
2a
4.
If
baking
is
required,
b)
2a
or
2b
is
not
met.
Date
and
time
opened:
reference
IPC/JEDEC
J-STD-033
for
bake
procedure.
Floor
time
see
below
If
blank,
see
bar
code
label
Floor
time
>
1
Year
Floor
time
1
Year
Floor
time
4
Weeks
10%
RH.
_
<
Moisture
Level
4
Moisture
Level
5
˚C).
OPTO
SEMICONDUCTORS
MOISTURE
SENSITIVE
This
bag
contains
CAUTION
Floor
time
72
Hours
Floor
time
48
Hours
Floor
time
24
Hours
30
˚C/60%
RH.
_
<
LEVEL
If
blank,
see
bar
code
label
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com