Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LG-T67K Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LG-T67K
Description  white P-LCC-2 package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LG-T67K Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LG-T67K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LG-T67K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LG-T67K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LG-T67K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LG-T67K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LG-T67K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LG-T67K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LG-T67K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LG-T67K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LG T67K, LP T67K
Hyper TOPLED
®
Hyper-Bright Low Current LED
Non-RoHS compliant version of product will be
discontinued acc. to OS-PD-2005-005.
The product itself will remain within RoHS compliant
version.
2005-04-05
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: weißes P-LCC-2-Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
•
Besonderheit des Bauteils: extrem breite
Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen
und Einkopplungen in Lichtleiter
•
Wellenlänge: 570 nm (grün), 560 nm (pure green)
•
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
•
Technologie: InGaAlP
•
optischer Wirkungsgrad: 4 lm/W (grün),
1,2 lm/W (pure green)
•
Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
•
Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
•
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
•
Informationsanzeigen im Innen- und Außenbereich
•
optischer Indikator
•
Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
•
Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z. B. Instrumentenbeleuchtung)
•
Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
•
Einkopplung in Lichtleiter
•
Laufschriftanzeigen
•
Signal- und Symbolleuchten
Features
•
package: white P-LCC-2 package, colorless clear
resin
•
feature of the device: extremely wide viewing
angle; ideal for backlighting and coupling in light
guides
•
wavelength: 570 nm (green),
560 nm (pure green)
•
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
•
technology: InGaAlP
•
optical efficiency: 4 lm/W (green),
1.2 lm/W (pure green)
•
grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
•
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
•
soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
•
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
•
taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
•
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-B
Applications
•
indoor and outdoor displays
•
optical indicators
•
backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys,
displays, illuminated advertising, general lighting)
•
interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting)
•
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
•
coupling into light guides
•
light writing displays
•
signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LG-T67K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ams-OSRAM AG
LG-T67K AMSOSRAM-LG-T67K Datasheet
1Mb / 21P
TOPLED®
2021-12-10
logo
OSRAM GmbH
LG-T67K-H2K1-24-Z OSRAM-LG-T67K-H2K1-24-Z Datasheet
535Kb / 21P
TOPLED
More results

Similar Description - LG-T67K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LBT68C OSRAM-LBT68C Datasheet
444Kb / 16P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LST656 OSRAM-LST656 Datasheet
533Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LA-G67F OSRAM-LA-G67F Datasheet
429Kb / 15P
white P-LCC-6 package, colorless clear resin
LS-T676 OSRAM-LS-T676 Datasheet
569Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LB-T676 OSRAM-LB-T676 Datasheet
391Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T67F OSRAM-LS-T67F Datasheet
579Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LB-T68C OSRAM-LB-T68C Datasheet
444Kb / 16P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LG-T656 OSRAM-LG-T656 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T656 OSRAM-LS-T656 Datasheet
533Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com