Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LG-T67K Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LG-T67K
Description  white P-LCC-2 package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LG-T67K Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LG-T67K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LG-T67K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LG-T67K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LG-T67K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LG-T67K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LG-T67K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LG-T67K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LG-T67K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LG-T67K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1) page 15
IF = 2 mA
IV (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous
Flux
2) page 15
IF = 2 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LG T67K-H1J2-24
LG T67K-J1K2-24
green
2.80 ...
7.10
4.50 ... 11.20
15 (typ.)
23 (typ.)
Q65110A1565
Q65110A1566
LP T67K-E1F1-25
LP T67K-F1G2-25
pure green
0.71 ...
1.40
1.12 ...
2.80
3 (typ.)
6 (typ.)
Q65110A0534
Q65110A0535
2005-04-05
2
LG T67K, LP T67K
Anm.: -24 Gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
-25 Gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
Note: -24 Total color tolerance range, delivery in single groups (see page 5)
-25 Total color tolerance range, delivery in single groups (see page 5)
Vergleichstabelle für 10 mA
Correllation Table for 10 mA
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1) page 15
IF = 2 mA
IV (mcd)
Lichtstärke
2)
Seite 15
Luminous
Intensity
2) page 15
IF = 10 mA
IV (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 15
Luminous
Flux
2) page 15
IF = 10 mA
Φ
V (mlm)
LG T67K-H1J2-24
LG T67K-J1K2-24
green
2.80 ...
7.10
4.50 ... 11.20
⇒
30 (typ.)
47 (typ.)
90 (typ.)
140 (typ.)
LP T67K-E1F1-25
LP T67K-F1G2-25
pure green
0.71 ...
1.40
1.12 ...
2.80
⇒
7 (typ.)
13 (typ.)
20 (typ.)
40 (typ.)
Siehe auch Grafik Seite 7 / see also graph on page 7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com