Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SFH-4751 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-4751
Description  OSTAR짰 - Lighting IR 6-fold with Optics (940nm)
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-4751 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-4751 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-4751 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-4751 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-4751 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-4751 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-4751 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-4751 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
SFH 4751
OSTAR
® - Lighting IR 6-fold with Optics (940nm)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2009-07-10
1
Wesentliche Merkmale
•3.1 W optische Leistung bei IF=1A
• Aktive Chipfläche 2.1 x 3.2 mm
2
• max. Gleichstrom 1 A
• niedriger Wärmewiderstand (3 K/W)
• Emissionswellenlänge 940 nm
• ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B
Anwendungen
• Infrarotbeleuchtung für Kameras
• Überwachungssysteme
• IR-Datenübertragung
• Verkehrsüberwachungssysteme
• Beleuchtung für Bilderkennungssysteme
• Nicht für Anwendungen im Automobilbereich
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471
behandelt werden.
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Strahlstärke
1) (I
F = 1A, tp = 20 ms)
Radiant intensity
1)
Ι
e (mW/sr)
1)
gemessen bei einem Raumwinkel
Ω = 0.01 sr / measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr.
SFH 4751
Q65110A8867
> 630 (typ. 900)
Features
•3.1 W optical power at IF=1A
• Active chip area 2.1 x 3.2 mm
2
• max. DC-current 1 A
• Low thermal resistance (3 K/W)
• Spectral emission at 940 nm
• ESD save up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B
Applications
• Infrared Illumination for cameras
• Surveillance systems
• IR Data Transmission
• Intelligent Transportation Systems
• Machine vision systems
• Not released for automotive applications
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 and IEC 62471.


Similar Part No. - SFH-4751

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-4750 OSRAM-SFH-4750 Datasheet
289Kb / 7P
OSTAR짰 - Lighting IR 6-fold with Optics (850nm)
More results

Similar Description - SFH-4751

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4750 OSRAM-SFH4750 Datasheet
161Kb / 8P
OSRAM OSTAR - Lighting IR 6-fold with Optics (850nm)
LECWE2B OSRAM-LECWE2B Datasheet
849Kb / 19P
OSTAR짰 - Lighting
LE-CW-E2A OSRAM-LE-CW-E2A Datasheet
475Kb / 18P
OSTAR짰 - Lighting
LE-CW-E2B OSRAM-LE-CW-E2B Datasheet
849Kb / 19P
OSTAR짰 - Lighting
LE-CW-E3A OSRAM-LE-CW-E3A Datasheet
722Kb / 19P
OSTAR짰 - Lighting
LE-CW-E3B OSRAM-LE-CW-E3B Datasheet
853Kb / 19P
OSTAR짰 - Lighting
LE-UW-E3B OSRAM-LE-UW-E3B Datasheet
662Kb / 17P
OSTAR짰 - Lighting
LE-W-E2A OSRAM-LE-W-E2A Datasheet
573Kb / 17P
OSTAR짰 - Lighting
LE-W-E3A OSRAM-LE-W-E3A Datasheet
588Kb / 17P
OSTAR짰 - Lighting
SFH-4750 OSRAM-SFH-4750 Datasheet
289Kb / 7P
OSTAR짰 - Lighting IR 6-fold with Optics (850nm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com