Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SFH-7743 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-7743
Description  Digitaler N채herungsdetektor mit integriertem Sender Treiber
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-7743 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-7743 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-7743 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-7743 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-7743 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-7743 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-7743 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-7743 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-7743 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-7743 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 13 page
background image
SFH 7743
Digitaler Näherungsdetektor mit integriertem Sender Treiber
Digital proximity detector with integrated emitter driver
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2009-09-02
1
Wesentliche Merkmale
• Typ. Arbeitsabstand mit externem Sender SFH
4650: 40 mm
• Optohybrid mit Schmitt-Trigger Ausgang, open
drain
• Extrem niedriger Stromverbrauch
• Sehr kleines SMD Gehäuse
• Hohe Umgebungslicht Unterdrückung
Anwendungen
• Näherungsdetektor für kurze Entfernungen
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
SFH 7743
Q65110A8870
Features
• Typ. Working distance with external emitter
SFH 4650: 40 mm
• Opto hybrid with Schmitt trigger output, open
drain
• Extremly low power consumption
• Very small SMD package
• High ambient light suppression
Applications
• Short range proximity detector


Similar Part No. - SFH-7743

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-7740 OSRAM-SFH-7740 Datasheet
432Kb / 14P
Reflective Optical Switch
SFH-7741 OSRAM-SFH-7741 Datasheet
334Kb / 17P
Proximity Sensor
More results

Similar Description - SFH-7743

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH9221 OSRAM-SFH9221 Datasheet
133Kb / 10P
Reflexlichtschranke mit VCSEL-Sender
SFH9210 OSRAM-SFH9210 Datasheet
111Kb / 10P
Reflexlichtschranke mit VCSEL-Sender
SFH9210 OSRAM-SFH9210_05 Datasheet
111Kb / 10P
Reflexlichtschranke mit VCSEL-Sender Reflective Interrupter with VCSEL-Emitter
logo
PIC GmbH
MK-0270 PIC-MK-0270_14 Datasheet
202Kb / 1P
Reedsensor mit integriertem
logo
Level One
VDS-0110 LVL1-VDS-0110 Datasheet
1Mb / 3P
Ethernet over VDSL2 Converter (Sender)
HVE-9001 LVL1-HVE-9001 Datasheet
184Kb / 3P
HDSpider Cat.5 HDMI Sender
logo
SICK AG
FLG4-20025021 SICK-FLG4-20025021 Datasheet
364Kb / 7P
SWITCHING AUTOMATION LIGHT GRIDS Sender/receiver
2016-03-09
logo
OSRAM GmbH
SFH7743 OSRAM-SFH7743 Datasheet
435Kb / 13P
Digitaler N채herungsdetektor mit integriertem Sender Treiber
logo
Festo Corporation.
7442 FESTO-7442 Datasheet
77Kb / 1P
Sender nozzle
100430 FESTO-100430 Datasheet
78Kb / 1P
Sender nozzle
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com