Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SFH-7743 Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-7743
Description  Digitaler N채herungsdetektor mit integriertem Sender Treiber
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-7743 Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SFH-7743 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-7743 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-7743 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-7743 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-7743 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-7743 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-7743 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-7743 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-7743 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
2009-09-02
3
SFH 7743
Empfohlene Betriebsbedingungen
Recommended Operating Conditions
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
min.
typ.
max.
Betriebstemperatur
Operating temperature
T
op
– 20
+ 85
°C
Versorgungsspannung
Supply voltage
V
dd
2.4
3.6
V
Ausgangsspannung
Output voltage
(please see figure 1)
DV
dd
1.7
3.6
V
Rauschen der Versorgungsspannung
1)
Supply voltage ripple
frequency range 0...20kHz
1)
Der externe Sender kann durch den SFH 7743 direkt mit 10mA bis 60mA gepulst betrieben werden; das bedeutet,
dass jeder Widerstand in Serie zu
V
dd einen Spannungsabfall in der Versorgungsleitung verursacht. Es wird
empfohlen, diesen Serienwiderstand so klein zu halten, dass max dV
dd nicht überschritten und min Vdd nicht
unterschritten wird. Beim Betrieb des SFH 7743 im Labor ist vom Einsatz geregelter Spannungsversorgungen
abzusehen. Durch das Einschalten der IRED wird die Quelle kurzzeitig belastet. Diese Belastung kann zu
Spannungsschwankungen der Quelle führen, die wiederum die Funktion des SFH 7743 beeinträchtigen können. Im
Normalbetrieb (Akku, Batterie, stabilisierte Netzteile) tritt dieser Effekt nicht auf.
The external emitter can be driven directly with 10 mA to 60 mA in pulsed mode; this means, that any series
resistance on the
V
dd line causes a voltage drop at the power pin. It is recommended to keep the series resistance
low, so that max dV
dd is not exceeded. When testing the SFH 7743 sensor in the lab, please do not use regulated
voltage supplies. The IR emitter pulse is a high, short load for the power supply. This load can influence the stability
of the output voltage; this instability will influence the operation of the SFH 7743. This effect does not occur during
normal operation of the sensor with batteries, storage batteries, or stabilized voltage supplies.
dV
dd
200
mV
Pull-up Widerstand
Pull-up resistor
(please see figure 1)
R
pull-up
10
1000
k
Ω
Abblock Kondensatoren
Bypass capacitors
(please see figure 1)
C
bypass
- stabilisation
- HF
>1
10 - 100
µF
nF
Max. Umgebungslicht
Max. ambient light
Normlicht / Standard light A
E
V
Vdd < 3V
Vdd > 3V
1000
2000
lux



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com