Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LW-C9EN Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LW-C9EN
Description  SMD ceramic package with diffused silicone resin
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LW-C9EN Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LW-C9EN Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LW-C9EN Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LW-C9EN Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LW-C9EN Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LW-C9EN Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LW-C9EN Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LW-C9EN Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LW-C9EN Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LW-C9EN Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2009-09-22
2
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LW C9EN
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LW C9EN-F0GB-58 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen FO, FB,
GA oder GB enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW C9EN-F0GB-58 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen
-5, -6, -7 oder -8 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LW C9EN-F0GB-58 means that only one group FO, FB, GAor GB will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW C9EN-F0GA-58 means that only 1
chromaticity coordinate group -5, -6, -7 or -8 will be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 17
Luminous
Intensity
1) page 17
IF = 500 mA
IV (cd)
Lichtstrom
2) Seite 17
Luminous
Flux
2) page 17
IF = 500 mA
Φ
V (lm)
Bestellnummer
Ordering Code
LW C9EN-F0GB-58
white
12.5 ... 28.0
60(typ.)
Q65110A8336



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com