Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LW-F65G Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LW-F65G
Description  SMD package with lens
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LW-F65G Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LW-F65G Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LW-F65G Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LW-F65G Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LW-F65G Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LW-F65G Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LW-F65G Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LW-F65G Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LW-F65G Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LW-F65G Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 19 page
background image
LW F65G
OSLUX
TM, designed for camera flash application
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Abkündigung nach OS-PD-2009-006
Obsolete acc. to OS-PD-2009-006
2009-04-30
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: SMD Gehäuse mit Optik
•
Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente
Lichtquelle bei geringem Platzbedarf mit
fokussierter Abstrahlung mit rechteckigem
Beleuchtungsfeld
•
Farbort: x = 0,33, y = 0,33 nach CIE 1931 (weiß)
•
typische Farbtemperatur: 5600 K
•
Farbwiedergabeindex: 80
•
Abstrahlwinkel: horizontal 60°; vertikal 47°
•
Technologie: ThinGaN
®
•
optischer Wirkungsgrad: 55 lm/W bei 100 mA
mit Linse
•
Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
•
Lötmethode: Reflow Löten
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
•
Gurtung:
12-mm Gurt mit 700/Rolle, ø180 mm
oder 3000/Rolle, ø330 mm
•
ESD-Festigkeit:
2 kV nach JESD22-A114-D
8 kV nach IEC 61000-4-2, level 4 (contact
discharge)
Anwendungen
•
Blitzlicht
•
Taschenlampe
•
Videoleuchte
•
Ersatz von Kleinst-Glühlampen
•
Fassadenbeleuchtung im Innenbereich
•
Display Hinteleuchtung mit hohem
Helligkeitsbedarf z.B. TFT
Features
•
package: SMD package with lens
•
feature of the device: high efficient lightsource
at low space with focussed radiation
•
color coordinates: x = 0.33, y = 0.33 acc. to
CIE 1931 (white)
•
typ. color temperature: 5600 K
•
color reproduction index: 80
viewing angle:
60° (horizontal); 47° (vertical)
•
technology: ThinGaN
®
•
optical efficiency: 55 lm/W at 100 mA with Lens
•
grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
•
soldering methods: reflow soldering
•
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
•
taping:
12 mm tape with 700/reel, ø180 mm or
3000/reel, ø330 mm
•
ESD-withstand voltage:
2 kV acc. to JESD22-A114-D
8 kV acc. to IEC 61000-4-2, level 4 (contact
discharge).
Applications
•
camera flash light / strobe light
•
torch light
•
video light
•
substitution of micro incandescent lamps
•
indoor commercial and residential architectural
lighting
•
display backlighting where high brightness is
required e.g. TFT


Similar Part No. - LW-F65G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LW-3333 OSRAM-LW-3333 Datasheet
349Kb / 13P
colorless, clear 3 mm (T1) package
logo
Labfacility Ltd
LW-521-D LABFACILITY-LW-521-D Datasheet
276Kb / 1P
Brass Compression Glands – Parallel, Tapered & NPT Thread
logo
OSRAM GmbH
LW-541C OSRAM-LW-541C Datasheet
499Kb / 14P
colorless, clear 5 mm (T1쩐) package
LW-A673 OSRAM-LW-A673 Datasheet
585Kb / 23P
white SMT package, colored diffused resin
LW-A67C OSRAM-LW-A67C Datasheet
188Kb / 15P
white SMT package
More results

Similar Description - LW-F65G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
KBHAVPA1.12-UUVT-FKT1 OSRAM-KBHAVPA1.12-UUVT-FKT1 Datasheet
818Kb / 23P
SMD epoxy package with silicone lens
LRH9GP-HZKX-1-1 OSRAM-LRH9GP-HZKX-1-1 Datasheet
613Kb / 21P
SMD epoxy package with silicone lens
LTH9GP-JZKZ-26-1 OSRAM-LTH9GP-JZKZ-26-1 Datasheet
621Kb / 21P
SMD epoxy package with silicone lens
LUWF8BN-P2P3-R OSRAM-LUWF8BN-P2P3-R Datasheet
1Mb / 23P
SMD package with lens
LUWH9GP-KYLY-4C8E-1 OSRAM-LUWH9GP-KYLY-4C8E-1 Datasheet
763Kb / 24P
SMD epoxy package with silicone lens
LUWF65G OSRAM-LUWF65G Datasheet
662Kb / 19P
SMD package with lens
LUWF65N OSRAM-LUWF65N Datasheet
710Kb / 19P
SMD package with lens
LJ-CKBP OSRAM-LJ-CKBP Datasheet
1,001Kb / 22P
SMD ceramic package with silicone lens
LUW-F65G OSRAM-LUW-F65G Datasheet
662Kb / 19P
SMD package with lens
LUW-F65N OSRAM-LUW-F65N Datasheet
710Kb / 19P
SMD package with lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com