Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 344 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 344 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 340Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 341Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 342Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 343Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 344Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 345Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 346Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 347Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 348Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 344 / 1140 page
background image
10.
 14 ビット PWM タイマ(PWMX)
311
表 10.4 設定値と動作内容(φ:10MHz 時の例)
CKS
分解能 CFS
基本
変換
TL
/TH
DADR
固定ビット
変換
T
周期
周期
(OS=0/OS=1)
変換精度
ビットデータ
周期*
(μ s)(μ s)(μ s)
(ビット数)
3
210
(μ s)
0
0.1
0
6.4
1638.4
(1)常時 Low/High レベル
出力
14
1638.4
(DADR=H'0001∼H'03FD)
12
0
0
409.6
(2)(データ値)×T
(DADR=H'0401∼H'FFFD)
10
0
0
0
0
102.4
1
25.6
1638.4
(1)常時 Low/High レベル
出力
14
1638.4
(DADR=H'0003∼H'00FF)
12
0
0
409.6
(2)(データ値)×T
(DADR=H'0103∼H'FFFF)
10
0
0
0
0
102.4
1
0.2
0
12.8
3276.8
(1)常時 Low/High レベル
出力
14
3276.8
(DADR=H'0001∼H'03FD)
12
0
0
819.2
(2)(データ値)×T
(DADR=H'0401∼H'FFFD)
10
0
0
0
0
204.8
1
51.2
3276.8
(1)常時 Low/High レベル
出力
14
3276.8
(DADR=H'0003∼H'00FF)
12
0
0
819.2
(2)(データ値)×T
(DADR=H'0103∼H'FFFF)
10
0
0
0
0
204.8
【注】
*
DADR
の特定のビットを固定することにより得られる変換周期です。
(1)OS=0(DADR は、T
L に対応)
(a)CFS=0(基本周期=分解能(T)×64)
tf1
tf2
tf255
tf256
tL1
tL2
tL3
tL255
tL256
1変換周期
tf1 =tf2 =tf3 =・・・=tf255 =tf256 =T×64
tL1+tL2+tL3+・・・+tL255+tL256=TL
図 10.4(1)出力波形



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com