Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 40 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 40 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 38Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 39Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 40Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 41Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 42Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 43Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 44Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 1140 page
background image
1.
 概要
7
表 1.1 概要(4)
項 目
仕  様
低消費電力状態
・中速モード
・スリープモード
・モジュールストップモード
・ソフトウェアスタンバイモード
・ハードウェアスタンバイモード
・サブクロック動作
クロック発振器
・デューティ補正回路内蔵
パッケージ
・100 ピンプラスチック QFP(FP-100B)
・100 ピンプラスチック TQFP(TFP-100B)
I2C
バスインタフェース
(IIC)×2 チャネル
【オプション】
【H8S/2148 シリーズ、
H8S/2147N
に内蔵】
・Philips 社提唱の I
2C バスインタフェース方式準拠
・シングルマスタモード/スレーブモード内蔵
・アビトレーションロスト条件の判定が可能
・2 つのスレーブアドレスをサポート
製品ラインアップ
【暫定】
マスクROM版
HD6432148S
HD6432148SW*1
HD6432147S
HD6432147SW*1
  
−
HD6432144S
HD6432143S
HD6432142
製品型名*2
シリーズ名
パッケージ
ROM
/RAM
(バイト)
128
/4k
64k
/2k
64k
/2k
128k
/4k
96k
/4k
64k
/2k
【注】*1
*
2 
 FP-100B、
TFP-100B
H8S/2148
H8S/2144
H8S/2147N
F-ZTAT™
版
HD64F2148
HD64F2148A
HD64F2147A
−
 
HD64F2147N
HD64F2144
HD64F2144A
HD64F2142R
W
はI2Cバスオプションを表わします。
3V
品は型名に"V"が付加されています。
「付録G. 型名一覧」を参照してください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com