Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 69 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 69 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 65Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 66Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 67Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 68Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 69Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 70Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 71Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 72Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 73Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 1140 page
background image
2.
 CPU
36
■高速動作
・頻出命令をすべて 1∼2 ステートで実行
・最高動作周波数
:20MHz
・8/16/32 ビットレジスタ間加減算 :50ns
・8×8 ビットレジスタ間乗算
:600ns
・16÷8 ビットレジスタ間除算
:600ns
・16×16 ビットレジスタ間乗算
:1000ns
・32÷16 ビットレジスタ間除算
:1000ns
■2 種類の CPU 動作モード
・ノーマルモード/アドバンストモード
■低消費電力状態
・SLEEP 命令により低消費電力状態に遷移
・CPU 動作クロックを選択可能
2.1.2
 H8S/2600 CPU と H8S/2000 CPU との相違点
H8S/2600 CPU
および H8S/2000 CPU の相違点は、以下の通りです。
■レジスタ構成
・MAC レジスタは、H8S/2600 CPU のみサポートしています。
■基本命令
・MAC、CLRMAC、LDMAC、STMAC の 4 命令は、H8S/2600 CPU のみサポートし
ています。
■実行ステート数
・MULXU、MULXS 命令の実行ステート数
命令
ニーモニック
実行ステート数
H8S/2600
H8S/2000
MULXU
MULXU.B Rs, Rd
3
12
MULXU.W Rs, ERd
4
20
MULXS
MULXS.B
Rs, Rd
4
13
MULXS.W Rs, ERd
5
21
そのほか、製品によって、アドレス空間や EXR レジスタの機能、低消費電力状態など
が異なる場合があります。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com