Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 474 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 474 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 470Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 471Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 472Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 473Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 474Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 475Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 476Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 477Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 478Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 474 / 1140 page
background image
15.
 シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI、IrDA)
441
15.1
 概要
本 LSI は、独立した 3 チャネルのシリアルコミュニケーションインタフェース(SCI:
Serial Communication Interface
)を備えています。SCI は、調歩同期式通信とクロック同期
式通信の 2 方式でシリアル通信ができます。また、複数のプロセッサ間のシリアル通信機
能(マルチプロセッサ通信機能)を備えています。
3
チャネルの SCI のうち 1 チャネルは、IrDA 規格バージョン 1.0 に基づく IrDA 通信波形
の送受信が可能です。
15.1.1
 特長
SCI
の特長を以下に示します。
■シリアル通信モードを調歩同期式モード/クロック同期式モードから選択可能
(a)調歩同期式モード
・キャラクタ単位で同期をとる調歩同期式方式でシリアルデータの通信実行
Universal Asyncronous Receiver/Transmitter
(UART)や Asyncronous Communication
Interface Adapter
(ACIA)など標準の調歩同期式通信用 LSI とのシリアルデータ通
信が可能
・複数のプロセッサとシリアルデータ通信ができるマルチプロセッサ間通信機能
・シリアルデータ通信フォーマットを 12 種類のフォーマットから選択可能
データ長
:7 ビット/8 ビット
ストップビット長
:1 ビット/2 ビット
パリティ
:偶数パリティ/奇数パリティ/パリティなし
マルチプロセッサビット :1/0
・受信エラーの検出:パリティエラー、オーバランエラー、フレーミングエラー
・ブレークの検出:フレーミングエラー発生時に RxD 端子のレベルを直接リードす
ることによりブレークを検出可能
(b)クロック同期式モード
・クロックに同期してシリアルデータ通信を実行
クロック同期式通信機能を持つ他の LSI とのシリアルデータ通信が可能
・シリアルデータ通信フォーマットは 1 種類
データ長
:8 ビット
・受信エラーの検出:オーバランエラーを検出
■全二重通信が可能
・独立した送信部と受信部を備えているので、送信と受信を同時に実行可能
・送信部およ び受信部ともにダブルバッ ファ構造になっているので シリアルデータ
の連続送信、連続受信が可能



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com