Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 507 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 507 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 503Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 504Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 505Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 506Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 507Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 508Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 509Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 510Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 511Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 507 / 1140 page
background image
15.
 シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI、IrDA)
474
15.3.2
 調歩同期式モード時の動作
調歩同期式モードは、通信開始を意味するスタートビットと通信終了を意味するストッ
プビットとをデータに付加したキャラクタを送信または受信し、1 キャラクタ単位で同期
をとりながらシリアル通信を行うモードです。
SCI
内部では、送信部と受信部は独立していますので、全二重通信を行うことができま
す。また、送信部と受信部が共にダブルバッファ構造になっていますので、送信および受
信中にデータのリード/ライトができ、連続送信/受信が可能です。
調歩同期式シリアル通信の一般的なフォーマットを
図 15.2 に示します。
調歩同期式シリアル通信では、通信回線は通常、マーク状態(High レベル)に保たれて
います。SCI は通信回線を監視し、スペース(Low レベル)になったところをスタートビ
ットとみなしてシリアル通信を開始します。
シリアル通信の 1 キャラクタは、スタートビット(Low レベル)から始まりデータ(LSB
ファースト:最下位ビットから)、パリティビット(High/Low レベル)、最後にストッ
プビット(High レベル)の順で構成されています。
調歩同期式モードでは、SCI は受信時にスタートビットの立ち下がりエッジで同期化を
行います。また SCI は、データを 1 ビット期間の 16 倍の周波数のクロックの 8 番目でサン
プリングしますので、各ビットの中央で通信データが取り込まれます。
LSB
スタート
ビット
MSB
アイドル状態
(マーク状態)
ストップ
ビット
0
送信/受信データ
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
0/1
1
1
1
1
シリアル
データ
パリティ
ビット
1
ビット
1
ビット
または 
2
ビット
7
ビットまたは8ビット
1
ビット
または
なし
通信データの1単位(キャラクタまたはフレーム)
図 15.2 調歩同式通信のデータフォーマット
    (8 ビットデータ/パリティあり/2 ストップビットの例)
(1)送信/受信フォーマット
調歩同期式モードで設定できる送信/受信フォーマットを、
表 15.10 に示します。
送信/受信フォーマットは 12 種類あり、SMR の選定により選択できます。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com