Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 555 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 555 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 551Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 552Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 553Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 554Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 555Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 556Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 557Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 558Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 559Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 555 / 1140 page
background image
16.
 I
2C バスインタフェース(IIC)
522
ビット 6:ウェイト挿入ビット(WAIT)
I
2C バスフォーマットでマスタモード時に、アクノリッジビットを除いたデータ転送後
をウェイト状態にする かどうかを設定します。WAIT=1 を設定し た場合、データの最終
ビットのクロックが立ち下がった後、ICCR の IRIC フラグは 1 にセットされ、ウェイト状
態(SCL=Low レベル)となります。ICCR の IRIC フラグを 0 にクリアすることでウェイ
ト状態を解除しアクノ リッジの転送を行います。WAIT=0 を設定 した場合、ウェイト状
態を挿入せず、デー タとアクノリッジを連続的に転送します 。ICCR の IRIC フラグは、
WAIT
の設定に関係なく、アクノリッジの転送が完了した時点で 1 にセットされます。
スレーブモード時は、本ビットの設定は無効になります。
ビット 6
説   明
WAIT
0
データとアクノリッジを連続的に転送
(初期値)
1
データとアクノリッジの間にウェイトを挿入
ビット 5∼3:転送クロック選択(CKS2∼CKS0)
CKS2
∼CKS0 ビットは、STCR レジスタの IICX1 ビット(チャネル 1)、IICX0 ビット(チ
ャネル 0)との組み合わせにより、転送クロックの周波数を選択するビットで、マスタモ
ード時に使用します。必要な転送レートに合わせて設定をしてください。
STCR
ビット 5、6
ビット 5 ビット 4 ビット 3 クロック
転送レート
IICX
CKS2
CKS1
CKS0
φ=5MHz φ=8MHz φ=10MHz φ=16MHz φ=20MHz
0
000
φ/28
179kHz
286kHz
357kHz
571kHz*
714kHz*
1
φ/40
125kHz
200kHz
250kHz
400kHz
500kHz*
10
φ/48
104kHz
167kHz
208kHz
333kHz
417kHz*
1
φ/64
78.1kHz
125kHz
156kHz
250kHz
313kHz
100
φ/80
62.5kHz
100kHz
125kHz
200kHz
250kHz
1
φ/100
50.0kHz
80.0kHz
100kHz
160kHz
200kHz
10
φ/112
44.6kHz
71.4kHz
89.3kHz
143kHz
179kHz
1
φ/128
39.1kHz
62.5kHz
78.1kHz
125kHz
156kHz
1
000
φ/56
89.3kHz
143kHz
179kHz
286kHz
357kHz
1
φ/80
62.5kHz
100kHz
125kHz
200kHz
250kHz
10
φ/96
52.1kHz
83.3kHz
104kHz
167kHz
208kHz
1
φ/128
39.1kHz
62.5kHz
78.1kHz
125kHz
156kHz
100
φ/160
31.3kHz
50.0kHz
62.5kHz
100kHz
125kHz
1
φ/200
25.0kHz
40.0kHz
50.0kHz
80.0kHz
100kHz
10
φ/224
22.3kHz
35.7kHz
44.6kHz
71.4kHz
89.3kHz
1
φ/256
19.5kHz
31.3kHz
39.1kHz
62.5kHz
78.1kHz
【注】
*
I
2C バスインタフェース仕様(通常モード:最大 100kHz、高速モード:最大 400kHz)
の範囲外となります。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com