Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 648 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 648 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 644Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 645Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 646Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 647Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 648Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 649Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 650Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 651Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 652Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 648 / 1140 page
background image
19.
 D/A 変換器
615
19.1
 概要
本 LSI は、2 チャネルの D/A 変換器を内蔵しています。
19.1.1
 特長
D/A
変換器の特長を以下に示します。
■8 ビットの分解能
■2 チャネル出力
■変換時間最大 10 μ s(負荷容量 20pF 時)
■出力電圧 0V∼AV
ref
■ソフトウェアスタンバイモード時の D/A 出力保持機能
19.1.2
 ブロック図
D/A
変換器のブロック図を
図 19.1 に示します。
モジュールデータバス
内部データバス
AVref
AVCC
DA1
DA0
AVSS
8
ビット
D/A
コントロール回路
【記号説明】
  DACR:D/Aコントロールレジスタ
  DADR0:D/Aデータレジスタ0
  DADR1:D/Aデータレジスタ1
D
A
D
R
0
バ
ス
イ
ン
タ
フ
 
 
ス
D
A
D
R
1
D
A
C
R
ェ
|
図 19.1 D/A 変換器のブロック図



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com