Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 721 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 721 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 717Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 718Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 719Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 720Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 721Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 722Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 723Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 724Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 725Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 721 / 1140 page
background image
22.
 ROM
688
22.10
 フラッシュメモリのライタモード
22.10.1
 ライタモードの設定
プログラム/データの書き込み/消去可能なモードとして、オンボードプログラミング
モード以外にライタモードがあります。ライタモードでは日立 128k バイトフラッシュメ
モリ内蔵マイコンデバイスタイプ*
1
、3、もしくは日立 64k バイトフラッシュメモリ内蔵マ
イコンデバイスタイプ*
2
、3 の書込み電圧 5.0V をサポートしている PROM ライタを用いて
内蔵 ROM に自由にプログラムを書き込むことができます。本デバイスタイプでは、フラ
ッシュメモリ読み出しモード、自動書き込みモード、自動消去モード、ステータス読み出
しモードをサポートしています。自動書き込みモード/自動消去モード/ステータス読み
出しモードではステータスポーリング方式を採用しており、また、ステータス読み出しモ
ードでは自動書き込み/自動消去を実行した後に、その詳細な内部信号を出力します。
表 22.10 にライタモードの端子設定方法を示します。
【注】 *1 対象製品は、H8S/2148、H8S/2144 になります。
*2
対象製品は、H8S/2147N、H8S/2142 になります。
*3 H8S/2148
、H8S/2147N、H8S/2144、H8S/2142 の A マスク品以外の製品は、
5V
版、3V 版ともに PROM ライタの書込み電圧を 5.0V に設定して使用してく
ださい。
なお、A マスク品は 5.0V に設定しないでください。
表 22.10 ライタモードの端子設定方法
端子名
設定、外付け回路接続
モード端子:MD1、MD0
MD1
、MD0 に Low レベルを入力
STBY 端子
High
レベルを入力
(ハードウェアスタンバイモードにしない)
RES 端子
パワーオンリセット回路
XTAL
、EXTAL 端子
発振回路
その他の設定端子:P97、P92、P91、P90、
         P67
P92
、P67 に Low レベル、
P97
、P91、P90 に High レベルを入力
22.10.2
 ソケットアダプタとメモリマップ
このライタモードでは、PROM ライタに各パッケージに対応したソケットアダプタを取
り付けて行います。ソケットアダプタは、日立 128k バイトフラッシュメモリ内蔵マイコ
ンデバイスタイプ、もしくは日立 64k バイトフラッシュメモリ内蔵マイコンデバイスタイ
プをサポートしているライタメーカごとに用意されています。
図 22.15 にライタモード時のメモリマップを示します。ライタモード時の端子名は



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com