Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 733 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 733 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 729Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 730Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 731Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 732Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 733Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 734Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 735Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 736Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 737Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 733 / 1140 page
background image
22.
 ROM
700
22.11
 フラッシュメモリの書き込み/消去時の注意
オンボードプログラミングモード、およびライタモード使用時の注意事項を示します。
(1)規定された電圧、タイミングで書き込み/消去を行ってください。
定格以上の電圧を印加した場合、製品の永久破壊にいたることがあります。
PROM
ライタは、日立 128k バイトフラッシュメモリ内蔵マイコンデバイスタイプ、も
しくは 日立 64k バイ トフラッシ ュメモリ内 蔵マイコン デバイスタ イプの書込 み電圧
5.0V
をサポートしているものを使用してください。
ライタの設定を HN28F101 や書込み電圧を 3.3V にセットしないでください。また、規
定したソケットアダプタ以外は使用しないでください。誤って使用した場合、破壊に
いたることがあります。
(2)電源投入/切断時の注意
V
CC 電源の印加/切断時は RES 端子を Low レベルに固定し、フラッシュメモリをハー
ドウェアプロテクト状態にしてください。
この電源投入および解除タイミングは、停電等による電源の切断、再投入時にも満足
するようにしてください。
(3)フラッシュメモリへの書き込み、消去は推奨するアルゴリズムに従って行って
ください。
推奨アルゴリズムでは、デバイスへの電圧ストレスあるいはプログラムデータの信頼
性を損なうことなく書き込み、消去を行うことができます。また、FLMCR1 の P ビッ
ト、E ビットをセットするときは、プログラムの暴走等に備えてあらかじめウォッチ
ドッグタイマを設定してください。
(4)SWE ビットのセット/クリアは、フラッシュメモリ上のプログラム実行中に行わな
いでください。
フラッシュメモリ上のプログラム実行とデータの読み出しは、SWE ビットをクリアし
た後に行ってください。
SWE
ビットをセットするとフラッシュメモリのデータを書き換えできますが、ベリフ
ァイ(プログラム/イレース中のベリファイ)以外の目的で、フラッシュメモリをア
クセスしないでください。
(5)フラッシュメモリの書き込み中または消去中に割り込みを使用しないでください。
フラッシュメモリへの書き込み/消去を行う場合は、書き込み/消去動作を最優先と
するため、NMI を含むすべての割り込み要求を禁止してください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com