Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 741 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 741 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 737Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 738Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 739Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 740Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 741Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 742Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 743Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 744Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 745Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 741 / 1140 page
background image
23.
 ROM
708
23.4
 フラッシュメモリの概要
23.4.1
 特長
フラッシュメモリの特長を以下に示します。
■フラッシュメモリの 4 種類の動作モード
・プログラムモード
・イレースモード
・プログラムベリファイモード
・イレースベリファイモード
■書き込み/消去方式
書き込みは 128 バイト同時書き込みを行います。消去はブロック分割消去(1 ブロッ
ク単位)で行います。複数ブロックを消去する場合は、必ず各ブロック単位で順次消
去を行ってください。ブロック分割消去では、1k バイト、28k バイト、16k バイト、
8k
バイト、32k バイトのブロック単位で任意に設定することができます。
■書き込み/消去時間
フラッシュメモリの書き込み時間は、128 バイト同時書き込みにて 10ms(typ.)、1 バ
イトあたり換算にて約 80 μ s(typ.)、消去時間は、ブロックあたり 100ms(typ.)で
す。
■書き換え回数
フラッシュメモリの書き換えは、100 回まで可能です。
■オンボードプログラミングモード
オンボードでフラッシュメモリの書き込み/消去/ベリファイを行う 2 種類のモード
があります。
・ブートモード
・ユーザプログラムモード
■ビットレート自動合わせ込み
ブートモードでデータ転送時、ホストの転送ビットレートと本 LSI のビットレートを
自動で合せることができます。
■プロテクトモード
ハードウェアプロテクトモード、ソフトウェアプロテクトモードとエラープロテクト
の 3 種類のモードがあり、フラッシュメモリの書き込み/消去/ベリファイのプロテ
クト状態を設定することができます。
■ライタモード
フラッシュメモリの書き込み/消去可能なモードとして、オンボードプログラミング
モード以外に PROM ライタを用いたライタモードがあります。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com