Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 757 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 757 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 753Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 754Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 755Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 756Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 757Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 758Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 759Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 760Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 761Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 757 / 1140 page
background image
23.
 ROM
724
(1)SCI ビットレートの自動合わせ込み動作
スタート
ビット
ストップ
ビット
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Low
期間(9ビット分)を測定(データH'00)
1
ビット以上
のHigh期間
図 23.9 SCI ビットレート自動合わせ込み時の RxD1 入力信号
ブートモードが起動すると、本 LSI はホストより連続送信される調歩同期式 SCI 通信の
データ(H'00)の Low 期間を測定します。この時の SCI 受信/送信フォーマットを「8 ビ
ットデータ、1 ストップビット、パリティなし」に設定してください。本 LSI は、測定し
た Low 期間よりホストの送信するビットレー トを計算し、ビット調整終了合図としてホ
ストへ H'00 を 1 バイト送信します。ホストは、この調整終了合図(H'00)を正常に受信し
たことを確認し、本 LSI へ H'55 を 1 バイト送信してください。受信が正常に行われなかっ
た場合は、再度ブートモードを起動し(リセット)、上述の操作を行ってください。ホス
トが送信するビットレート、および本 LSI のシステムクロックの周波数によってホストと
本 LSI のビットレートに誤差が生じます。正常に SCI を動作させるために、ホストの転送
ビットレートを 4800bps、9600bps、19200bps に設定してください。
ホストの転送ビットレートと本 LSI のビットレートの自動合わせ込みが可能なシステム
クロックの周波数を
表 23.7 に示します。このシステムクロックの範囲内でブートプログ
ラムを実行してください。
表 23.7 本 LSI のビットレートの自動合わせ込みが可能なシステムクロックの周波数
ホストのビットレート
本 LSI のビットレートの自動合わせ込みが可能な
システムクロックの周波数
19200bps
8MHz
∼20MHz
9600bps
4MHz
∼20MHz
4800bps
2MHz
∼18MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com