Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 764 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 764 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 760Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 761Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 762Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 763Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 764Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 765Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 766Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 767Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 768Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 764 / 1140 page
background image
23.
 ROM
731
START
書き込み終了
End Sub
FLMCR1
のSWE-bitをセット
Wait (x)
μs
n
=1
m
=0
Sub-Routine-Call
パルス幅は【注】*7を参照
【注】*7 書き込みパルス幅
書き込み開始
Sub-Routine Write Pulse
FLMCR2
のPSU-bitをセット
WDT
イネーブル
FLMCR1
のP-bitをセット
Wait (y)
μs
FLMCR1
のP-bitをクリア
Wait (z1)
μs, (z2) μs or (z3) μs
FLMCR2
のPSU-bitをクリア
Wait (
α) μs
WDT
ディスエーブル
Wait (
β) μs
書き込みパルス印加サブルーチン
NG
NG
NG
NG
OK
OK
Wait (
γ) μs
Wait (
ε) μs
*2
*4
*5
*1
Wait (
η) μs
FLMCR1
のPV-bitをセット
ベリファイアドレスにH'FFをダミーライト
ベリファイデータをリード
書き込みデータ
=ベリファイデータ?
追加書き込みデータを追加書き込みデータエリアに転送
追加書き込みデータ演算
FLMCR1
のPV-bitをクリア
FLMCR1
のSWE-bitをクリア
m
=1
128Byte
データ
ベリファイ完了?
m
=0?
アドレスインクリメント
書き込み不良
OK
FLMCR1
のSWE-bitをクリア
n
≧1000?
n
←n+1
【注】
元データ(D)
0
1
Verify
データ(V)
0
1
0
1
再書き込みデータ(X)
1
0
コメント
書き込み完了
書き込み未完了、再書き込み
消去状態のまま、なにもしない
*1
*2
*3
*4
*5
*6
RAM
上の再書き込みデータエリアの128Byte
データをフラッシュメモリに連続ライト
Write Pulse
書き込みパルス
z1
μs or z2μs
書き込みは消去状態で行ってください。
既に書き込まれたアドレスへの追加書き込みは
行わないでください。
RAM
書き込みデータ
格納エリア (128Byte)
再書き込みデータ
格納エリア (128Byte)
128Byte
の書き込みデータを書き込みデー
タエリアと再書き込みデータエリアに格納
書き込み回数n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
.
.
.
998
999
1000
書き込み時間 (z)
µsec
z1
z1
z1
z1
z1
z1
z2
z2
z2
z2
z2
z2
z2
.
.
.
z2
z2
z2
6
≧n?
再書き込みデータ演算
再書き込みデータを再書き込みデータエリアに転送
*4
*4
*3
6
≧n?
NG
OK
RAM
上の追加書き込みデータエリアの128Byte
データをフラッシュメモリに連続ライト
Write Pulse
追加書き込みパルス z3μs
Wait
(θ) μs
Wait
(θ) μs
*1
注:追加書き込みの場合は、書き込みパルス
z3
μsとしてください。
書き込みデータ演算表
再書き込みデータ(X')
0
1
Verify
データ(V)
0
1
0
1
追加書き込みデータ(Y)
0
1
コメント
追加書き込みを実施
追加書き込みを実施しない
追加書き込みを実施しない
追加書き込みデータ演算表
追加書き込みデータ
格納エリア (128Byte)
OK
OK
NG
1
1
1
1
データ転送はバイト転送で行う。ライトする先頭アドレスの下位8ビットは、H'00,H'80でなければなりません。128バイト以下の書き込みでも
128
バイトのデータ転送を行う必要があります。必要無いアドレスへの書き込みは、データをH'FFにして書き込みを行う必要があります。
ベリファイデータは16ビット (W) で読み出します。
128
バイトの書き込みループ内で、一度書き込みが完了したビットでも、次のベリファイでFAILした場合は、そのビットの追加書き込みを行います。
RAM
上に書き込みデータを格納するエリア(128バイト)と再書き込みデータを格納するエリア(128バイト)と追加書き込みデータを格納するエリア
(128
バイト)が必要です。再書き込みと、追加書き込みデータの内容は書き込みの進行に応じて書き換えられます。
書き込みパルスは、書き込みの進行に応じて、z1μs or z2μsの書き込みパルスを印加します。パルス幅に関しては、【注】*7を参照してくださ
い。追加書き込みデータの書き込みを実施する場合は、z3μsの書き込みパルスを印加してください。再書き込みデータX'は、書き込みパルスを印
加した時の再書き込みデータを意味します。
x, y, z1, z2, z3,
α, β, γ, ε, η, θおよびNの値は「第26章 電気的特性 フラッシュメモリ特性」を参照してください。
図 23.12 プログラム/プログラムベリファイフロー



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com