Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 782 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 782 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 778Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 779Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 780Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 781Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 782Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 783Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 784Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 785Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 786Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 782 / 1140 page
background image
23.
 ROM
749
23.11
 フラッシュメモリの書き込み/消去時の注意
オンボードプログラミングモード、およびライタモード使用時の注意事項を示します。
(1)規定された電圧、タイミングで書き込み/消去を行ってください。
定格以上の電圧を印加した場合、製品の永久破壊にいたることがあります。
PROM
ライタは、日立 128k バイトフラッシュメモリ内蔵マイコンデバイスタイプ、も
しくは日立 64k バイトフラッシュメモリ内蔵マイコンデバイスタイプの書き込み電圧
3.3V
をサポートしているものを使用してください。
ライタの設定を HN28F101 や書き込み電圧を 5.0V にセットしないでください。また、
規定したソケットアダプタ以外は使用しないでください。誤って使用した場合、破壊
にいたることがあります。
(2)電源投入/切断時の注意
V
CC 電源の印加/切断時は RES 端子を Low レベルに固定し、フラッシュメモリをハー
ドウェアプロテクト状態にしてください。
この電源投入および解除タイミングは、停電等による電源の切断、再投入時にも満足
するようにしてください。
(3)フラッシュメモリへの書き込み、消去は推奨するアルゴリズムにしたがって行って
ください。
推奨アルゴリズムでは、デバイスへの電圧ストレスあるいはプログラムデータの信頼
性を損なうことなく書き込み、消去を行うことができます。また、FLMCR1 の P ビッ
ト、E ビットをセットするときは、プログラムの暴走等に備えてあらかじめウォッチ
ドッグタイマを設定してください。
(4)SWE ビットのセット/クリアは、フラッシュメモリ上のプログラム実行中に行わな
いでください。
SWE
ビットのセット/クリアは、フラッシュメモリ上のプログラム実行中に行わない
でください。フラッシュメモリ上のプログラム実行とデータの読み出しは、SWE ビッ
トをクリアした後に 100 μ s 以上の待ち時間をおいて行ってください。
SWE
ビットを セットするとフラ ッシュメモリのデー タを書き換えでき ますが、SWE
=1のときは、プログラムベリファイ/イレースベリファイモード以外ではフラッシ
ュメモリを読み出すことはできません。ベリファイ(プログラム/イレース中のベリ
ファイ)以外の目的で、フラッシュメモリをアクセスしないでください。
また、プログラム/イレース/ベリファ イ中に SWE ビットのクリアを行わないでく
ださい。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com