Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 818 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 818 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 814Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 815Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 816Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 817Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 818Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 819Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 820Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 821Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 822Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 818 / 1140 page
background image
25.
 低消費電力状態
785
25.7
 ハードウェアスタンバイモード
25.7.1
 ハードウェアスタンバイモード
STBY 端子を Low レベルにすると、どの状態からでもハードウェアスタンバイモードに
なります。
ハードウェアスタンバイモードでは、すべての機能がリセット状態になり動作が停止す
るため、消費電力は著しく低減します。このとき、規定の電圧が与えられている限り、内
蔵 RAM のデータは保持されます。I/O ポートはハイインピーダンス状態になります。
内蔵 RAM のデータを保持するためには、STBY 端子を Low レベルにする前に、SYSCR
の RAME ビットを 0 にクリアしてください。
また、ハ ードウェアスタ ンバイモード中 には、モード端 子(MD1∼MD0)の 状態を変
化させないでください。
ハードウェアスタンバイモードの解除は、STBY 端子と RES 端子によって行われます。
RES 端子を Low レベルにした状態で、STBY 端子を High レベルにすると、リセット状態
になり、クロックは発振を開始します。このとき、RES 端子は必ずクロックの発振が安定
するまで(水晶発振の場合、発振安定時間 8ms 以上)Low レベルを保持してください。そ
の後、RES 端子を High レベルにすると、リセット例外処理状態を経てプログラム実行状
態へ遷移します。
25.7.2
 ハードウェアスタンバイモードのタイミング
ハードウェアスタンバイモードのタイミング例を
図 25.4 に示します。
RES 端子を Low レベルにした後、STBY 端子を Low レベルにすると、ハードウェアス
タンバイモードに遷移します。解除は、STBY 端子を High レベルにし、クロックの発振安
定時間経過後、RES 端子を Low レベルから High レベルにすることにより行われます。
発振器
RES
STBY
発振安定
時間
リセット例外処理
図 25.4 ハードウェアスタンバイモードのタイミング



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com