Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 184 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 184 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 180Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 181Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 182Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 183Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 184Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 185Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 186Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 187Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 188Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 184 / 1140 page
background image
5.
 割込みコントローラ
151
5.5.5
 割込み応答時間
本 LSI では、内蔵メモリに対する高速ワードアクセスを可能にしており、プログラム領
域を内蔵 ROM、スタック領域を内蔵 RAM に設けることにより、処理速度の向上を図るこ
とができます。
割込み要求が発生してから、割込み例外処理ルーチンの先頭命令が実行されるまでの割
込み応答時間を
表 5.8 に示します。表 5.8 の実行状態の記号については表 5.9 を参照して
ください。
表 5.8 割込み応答時間
No.
実行状態
ノーマルモード
アドバンストモード
1
割込み優先順位判定*
1
3
2
実行中の命令が終了するまでの
待ちステート数*
2
1
∼(19+2・S
I)
3PC
、CCR のスタック
2
・S
K
2
・S
K
4
ベクタフェッチ
S
I
2
・S
I
5
命令フェッチ*
3
2
・S
I
6
内部処理*
4
2
合計(内蔵メモリ使用時)
11
∼31
12
∼32
【注】
*1
内部割込みの場合 2 ステートとなります。
*2 MULXS
、DIVXS 命令について示しています。
*3
割込み受け付け後のプリフェッチおよび割込み処理ルーチンのプリフェッチです。
*4
割込み受け付け後の内部処理およびベクタフェッチ後の内部処理です。
表 5.9 割込み例外処理の実行状態のステート数
記  号
アクセス対象
内部メモリ
外部デバイス
 8 ビットバス
16
ビットバス
2
ステート
アクセス
3
ステート
アクセス
2
ステート
アクセス
3
ステート
アクセス
命令フェッチS
I
14
6
+2m
2
3
+m
分岐アドレスリードS
J
スタック操作S
K
【記号説明】
m
:外部デバイスアクセス時のウェイトステート数



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com