Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 238 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 238 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 234Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 235Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 236Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 237Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 238Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 239Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 240Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 241Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 242Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 238 / 1140 page
background image
7.
 データトランスファコントローラ(DTC)
205
表 7.4 割込み要因と DTC ベクタアドレスおよび対応する DTCE
割込み要因
要因
ベクタ
ベクタ
DTCE*
優先
発生元
番号
アドレス
順位
DTVECR
へのライト
ソフトウェア
DTVECR
H'0400
+−
高
(10 進数 (DTVECR
表示)
[6:0]
<<1)
IRQ0
外部端子
16
H'0420
DTCEA7
IRQ1
17
H'0422
DTCEA6
IRQ2
18
H'0424
DTCEA5
IRQ3
19
H'0426
DTCEA4
ADI
(A/D 変換終了)
A/D
28
H'0438
DTCEA3
ICIA
(FRT インプットキャプチャ A)
FRT
48
H'0460
DTCEA2
ICIB
(FRT インプットキャプチャ B)
49
H'0462
DTCEA1
OCIA
(FRT アウトプットコンペア A)
52
H'0468
DTCEA0
OCIB
(FRT アウトプットコンペア B)
54
H'046A
DTCEB7
CMIA0
(TMR0 コンペアマッチ A)
TMR0
64
H'0480
DTCEB2
CMIB0
(TMR0 コンペアマッチ B)
65
H'0482
DTCEB1
CMIA1
(TMR1 コンペアマッチ A)
TMR1
68
H'0488
DTCEB0
CMIB1
(TMR1 コンペアマッチ B)
69
H'048A
DTCEC7
CMIAY
(TMRY コンペアマッチ A)
TMRY
72
H'0490
DTCEC6
CMIBY
(TMRY コンペアマッチ B)
73
H'0492
DTCEC5
IBF1
(IDR1 受信完了)
HIF
76
H'0498
DTCEC4
IBF2
(IDR2 受信完了)
77
H'049A
DTCEC3
RXI0
(受信完了 0)
SCI
81
H'04A2
DTCEC2
TXI0
(送信データエンプティ 0)
チャネル 0
82
H'04A4
DTCEC1
RXI1
(受信完了 1)
SCI
85
H'04AA
DTCEC0
TXI1
(送信データエンプティ 1)
チャネル 1
86
H'04AC
DTCED7
RXI2
(受信完了 2)
SCI
89
H'04B2
DTCED6
TXI2
(送信データエンプティ 2)
チャネル 2
90
H'04B4
DTCED5
IICI0
(IIC0 1 バイト送信/受信完了)
IIC0
【オプション】
92
H'04B8
DTCED4
IICI1
(IIC1 1 バイト送信/受信完了)
IIC1
【オプション】
94
H'04BC
DTCED3
低
【注】
*
対応する割込みのない DTCE ビットは、リザーブビットとなります。0 をライトしてく
ださい。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com